データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

NCV51460 データシート(PDF) 7 Page - ON Semiconductor

部品番号 NCV51460
部品情報  20mA Micropower Precision Voltage Reference
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

NCV51460 データシート(HTML) 7 Page - ON Semiconductor

Back Button NCV51460 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor NCV51460 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor NCV51460 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor NCV51460 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor NCV51460 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor NCV51460 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor NCV51460 Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor NCV51460 Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor NCV51460 Datasheet HTML 11Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 11 page
background image
NCV51460
www.onsemi.com
7
TYPICAL CHARACTERISTICS
2.7
2.9
3.1
3.3
3.5
3.7
3.9
4.1
Figure 22. Load Transient Response 0 − 20 mA
TIME (10
ms/DIV)
VIN = 5.8 V, COUT = 0 mF,
trise_fall = 20 mA/1 ms, TA = 25°C
IOUT = 0 mA
IOUT = 20 mA
VOUT
3.4
3.3
2.2
3.4
3.3
3.2
3.4
3.3
3.2
3.4
3.3
2.2
Figure 23. Load Transient Responses COUT = 0
− 4.7
mF
TIME (50
ms/DIV)
COUT = 0 mF
COUT = 0.1 mF MLCC
COUT = 1 mF MLCC
COUT = 4.7 mF MLCC
VIN = 5.8 V, TA = 25°C,
trise_fall = 10 mA/1 ms
VOUT
VOUT
VOUT
VOUT
IOUT = 10 mA
IOUT = 0 mA
6
4
2
0
3
2
1
0
TIME (10
ms/DIV)
VIN = 0 V to 5.8 V,
CIN = 0 mF, COUT = 0 mF,
IOUT = 0 mA, TA = 25°C,
trise = 20 ms
Figure 24. Turn−On
VOUT
VIN
0
1
2
3
4
0
2
6
TIME (50
ms/DIV)
VIN = 5.8 V to 0 V,
COUT = CIN = 0 mF,
IOUT = 0 mA, TA = 25°C,
trise_fall = 25 ms
Figure 25. Turn−Off
VOUT
VIN


同様の部品番号 - NCV51460

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
NCV51400 ONSEMI-NCV51400 Datasheet
261Kb / 9P
   3 Amp VTT Termination Regulator DDR1, DDR2, DDR3, LPDDR3, DDR4
June, 2020 - Rev. 6
NCV51400MNTXG ONSEMI-NCV51400MNTXG Datasheet
168Kb / 7P
   Termination Regulator
June, 2015 ??Rev. 2
NCV51400MNTXG ONSEMI-NCV51400MNTXG Datasheet
140Kb / 7P
   Termination Regulator
May, 2016 ??Rev. 3
NCV51400MNTXG ONSEMI-NCV51400MNTXG Datasheet
261Kb / 9P
   3 Amp VTT Termination Regulator DDR1, DDR2, DDR3, LPDDR3, DDR4
June, 2020 - Rev. 6
NCV51400MWTXG ONSEMI-NCV51400MWTXG Datasheet
168Kb / 7P
   Termination Regulator
June, 2015 ??Rev. 2
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com