データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SFH325FA データシート(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH

部品番号 SFH325FA
部品情報  Silicon NPN Phototransistor in SMT SIDELED짰-Package Version 1.3
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  OSRAM [OSRAM GmbH]
ホームページ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SFH325FA データシート(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH

  SFH325FA Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SFH325FA Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SFH325FA Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SFH325FA Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SFH325FA Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SFH325FA Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH SFH325FA Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH SFH325FA Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH SFH325FA Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 14 page
background image
Version 1.3
SFH 325 FA
2015-12-14
5
Collector-Emitter Capacitance 1) page 13
CCE = f(VCE), f = 1 MHz, E = 0
Power Consumption
Ptot = f(TA)
Directional Characteristics 1) page 13
Srel = f(ϕ)
V
OHF01528
CE
-2
10
CE
C
10
-1
10
0
10
1
10
2
0
V
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
5.0
pF
OHF00871
tot
P
0
0
40
80
120
160
mW
200
20
40
60
80 ˚C 100
TA
OHF01402
90
80
70
60
50
40
30
20
10
20
40
60
80
100
120
0.4
0.6
0.8
1.0
ϕ
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
100
0
0
0


同様の部品番号 - SFH325FA

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Siemens Semiconductor G...
SFH325FA SIEMENS-SFH325FA Datasheet
278Kb / 5P
   NPN-Silizium-Fototransistor im SMT SIDELEDa-Gehause Silicon NPN Phototransistor in SMT SIDELEDa-Package
SFH325FA-3 SIEMENS-SFH325FA-3 Datasheet
278Kb / 5P
   NPN-Silizium-Fototransistor im SMT SIDELEDa-Gehause Silicon NPN Phototransistor in SMT SIDELEDa-Package
SFH325FA-4 SIEMENS-SFH325FA-4 Datasheet
278Kb / 5P
   NPN-Silizium-Fototransistor im SMT SIDELEDa-Gehause Silicon NPN Phototransistor in SMT SIDELEDa-Package
More results

同様の説明 - SFH325FA

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
OSRAM GmbH
SFH325 OSRAM-SFH325_01 Datasheet
86Kb / 7P
   Silicon NPN Phototransistor in SMT SIDELED짰-Package
Q65110A2486 OSRAM-Q65110A2486 Datasheet
203Kb / 10P
   NPN-Silizium-Fototransistor im SMT SIDELED짰-Gehause Silicon NPN Phototransistor in SMT SIDELED짰-Package
SFH314FA OSRAM-SFH314FA Datasheet
219Kb / 10P
   Silicon NPN Phototransistor Version 1.3
LPT80A OSRAM-LPT80A Datasheet
204Kb / 9P
   Silicon NPN Phototransistor Version 1.3
BPX-43 OSRAM-BPX-43 Datasheet
574Kb / 10P
   Silicon NPN Phototransistor Version 1.3
SFH310FA OSRAM-SFH310FA Datasheet
273Kb / 10P
   Silicon NPN Phototransistor Version 1.3
SFH314 OSRAM-SFH314 Datasheet
388Kb / 10P
   Silicon NPN Phototransistor Version 1.3
BPX-38 OSRAM-BPX-38 Datasheet
389Kb / 10P
   Silicon NPN Phototransistor Version 1.3
BPY-62 OSRAM-BPY-62 Datasheet
518Kb / 10P
   Silicon NPN Phototransistor Version 1.3
SFH320FA OSRAM-SFH320FA Datasheet
406Kb / 14P
   Silicon NPN Phototransistor in SMT TOPLED짰-Package Version 1.4
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com