データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TLYU160 データシート(PDF) 5 Page - Toshiba Semiconductor

部品番号 TLYU160
部品情報  TOSHIBA InGaALP LED
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
ホームページ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TLYU160 データシート(HTML) 5 Page - Toshiba Semiconductor

  TLYU160 Datasheet HTML 1Page - Toshiba Semiconductor TLYU160 Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor TLYU160 Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor TLYU160 Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TLYU160 Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TLYU160 Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
TLOU160,TLSU160,TLYU160
2002-09-25
5
TLYU160
Relative Luminous Intensity –
Wavelength
Wavelength λ (nm)
1.0
0
540
0.8
0.6
0.4
0.2
560
580
600
620
640
660
IF = 20 mA
Ta = 25°C
Forward voltage VF (V)
IF – VF
100
1
1.6
50
10
5
2
1.8
2.0
2.4
2.2
2.6
Ta = 25°C
20
IV – Tc
Case temperature Tc (°C)
100
10
0.1
−25
0.2
1
0.5
0
25
50
75
2
5
IF – Ta
Ambient temperature Ta (°C)
40
0
0
20
40
60
80
100
30
20
10
IV – IF
Forward current IF (mA)
3000
2000
1000
1
200
2
5
10
20
50
100
100
Ta = 25°C
500
Radiation Pattern
Ta = 25°C
0
0.2
0.4
0.6
0.8
10°
20°
30°
40°
50°
60°
70°
80°
90°
10°
20°
30°
40°
50°
60°
70°
80°
90°
1.0


同様の部品番号 - TLYU160

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
TLYU160 TOSHIBA-TLYU160 Datasheet
194Kb / 6P
   Panel Circuit Indicator
TLYU160 TOSHIBA-TLYU160 Datasheet
171Kb / 6P
   Panel Circuit Indicator
logo
Marktech Corporate
TLYU160 MARKTECH-TLYU160 Datasheet
210Kb / 5P
   PANEL CIRCUIT INDICATOR
logo
Toshiba Semiconductor
TLYU160F TOSHIBA-TLYU160F Datasheet
194Kb / 6P
   Panel Circuit Indicator
TLYU160F TOSHIBA-TLYU160F Datasheet
171Kb / 6P
   Panel Circuit Indicator
More results

同様の説明 - TLYU160

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
TLGE23TP TOSHIBA-TLGE23TP Datasheet
178Kb / 7P
   TOSHIBA InGaALP LED
TLGE53T TOSHIBA-TLGE53T Datasheet
221Kb / 12P
   TOSHIBA InGaALP LED
TLOU123 TOSHIBA-TLOU123 Datasheet
145Kb / 6P
   TOSHIBA InGaALP LED
TLSE50T TOSHIBA-TLSE50T Datasheet
220Kb / 12P
   TOSHIBA InGaALP LED
TLSU180P TOSHIBA-TLSU180P Datasheet
142Kb / 6P
   TOSHIBA InGaALP LED
TLGU53C TOSHIBA-TLGU53C Datasheet
184Kb / 9P
   TOSHIBA InGaAlP LED
TLOU262 TOSHIBA-TLOU262 Datasheet
164Kb / 6P
   TOSHIBA InGaALP LED
TLSU124 TOSHIBA-TLSU124 Datasheet
255Kb / 6P
   TOSHIBA INGAALP LED
TLRH190P TOSHIBA-TLRH190P Datasheet
127Kb / 4P
   TOSHIBA LED Lamp InGaALP Red Light Emission
TLYH190P TOSHIBA-TLYH190P Datasheet
127Kb / 4P
   TOSHIBA LED Lamp InGaALP Yellow Light Emission
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com