データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CA10252 データシート(PDF) 2 Page - Ledil, Inc.

部品番号 CA10252
部品情報  ~25째 medium beam. Assembly with tape.
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  LEDIL [Ledil, Inc.]
ホームページ  http://www.ledil.com/
Logo LEDIL - Ledil, Inc.

CA10252 データシート(HTML) 2 Page - Ledil, Inc.

  CA10252_18 Datasheet HTML 1Page - Ledil, Inc. CA10252_18 Datasheet HTML 2Page - Ledil, Inc. CA10252_18 Datasheet HTML 3Page - Ledil, Inc. CA10252_18 Datasheet HTML 4Page - Ledil, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
PRODUCT
DATASHEET
CA10252_TITANUM-O-M
Last update: 17/05/2018
Subject to change without prior notice
2/4
LEDiL is a registered trademark of LEDiL Oy in the European Union, USA, and certain other countries.


同様の部品番号 - CA10252_18

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Cree, Inc
CA10252 CREE-CA10252 Datasheet
105Kb / 2P
   Titanum series
More results

同様の説明 - CA10252_18

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Ledil, Inc.
CA14941 LEDIL-CA14941 Datasheet
4Mb / 5P
   ~25째 medium beam. Assembly with location pins and installation tape.
CA10298 LEDIL-CA10298 Datasheet
2Mb / 4P
   ~25째 medium beam. 16.2 mm high assembly with installation tape.
FCA15008 LEDIL-FCA15008_18 Datasheet
7Mb / 4P
   ~25째 medium beam. Assembly with black holder and installation tape.
CA10249 LEDIL-CA10249 Datasheet
2Mb / 4P
   ~25째 medium beam. 16.7 mm high assembly with installation tape.
CA11181 LEDIL-CA11181 Datasheet
1Mb / 5P
   ~25째 spot beam. Assembly with installation tape.
FA16988 LEDIL-FA16988 Datasheet
4Mb / 4P
   ~25째 wide beam. Assembly with installation tape.
CX15818 LEDIL-CX15818 Datasheet
3Mb / 5P
   ~25째 medium beam with holder and installation tape
CA14402 LEDIL-CA14402 Datasheet
2Mb / 5P
   ~25째 medium beam
CA12536 LEDIL-CA12536 Datasheet
5Mb / 10P
   ~25째 medium beam
C13459 LEDIL-C13459 Datasheet
2Mb / 4P
   ~25째 medium beam
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com