データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

ADM1086 データシート(PDF) 6 Page - Analog Devices

部品番号 ADM1086
部品情報  Simple Sequencers in 6-Lead SC70
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AD [Analog Devices]
ホームページ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADM1086 データシート(HTML) 6 Page - Analog Devices

Back Button ADM1086 Datasheet HTML 2Page - Analog Devices ADM1086 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices ADM1086 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADM1086 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADM1086 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADM1086 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADM1086 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADM1086 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADM1086 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 16 page
background image
ADM1085/ADM1086/ADM1087/ADM1088
Rev. 0 | Page 6 of 16
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
700
500
520
540
560
580
600
620
640
660
680
–40
–25
–10
5
20
35
50
65
80
95
110
125
TEMPERATURE (
°C)
VTRIP RISING
VTRIP FALLING
Figure 3. VIN Threshold vs. Temperature
12.0
8.0
8.5
9.0
9.5
10.0
10.5
11.0
11.5
2.10
2.40
2.70
3.00
3.30
3.60
VCC (V)
TA = +125°C
TA = +25°C
TA = –40°C
Figure 4. Supply Current vs. Supply Voltage
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
VIN (V)
Figure 5. Supply Current vs. VIN Voltage
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
0246
8
10
12
14
16
18
20
22
VIN (V)
TA = +125°C
TA = +25°C
TA = –40°C
Figure 6. VIN Leakage Current vs. VIN Voltage
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
2.10
3.60
3.30
3.00
2.70
2.40
VCC (V)
TA = +125°C
TA = +25°C
TA = –40°C
Figure 7. VIN Leakage Current vs. VCC Voltage
10000
1
10
100
1000
0.1
0.01
100
20
10
1
0.1
OUTPUT SINK CURRENT (mA)
TA = +125°C
TA = +25°C
TA = –40°C
Figure 8. Output Voltage vs. Output Sink Current


同様の部品番号 - ADM1086

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Analog Devices
ADM1086AKS-REEL7 AD-ADM1086AKS-REEL7 Datasheet
299Kb / 16P
   Simple Sequencers in 6-Lead SC7
REV. A
ADM1086AKSZ-REEL7 AD-ADM1086AKSZ-REEL7 Datasheet
299Kb / 16P
   Simple Sequencers in 6-Lead SC7
REV. A
More results

同様の説明 - ADM1086

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Analog Devices
ADM1085AKSZ-REEL7 AD-ADM1085AKSZ-REEL7 Datasheet
299Kb / 16P
   Simple Sequencers in 6-Lead SC7
REV. A
ADM6820 AD-ADM6820_15 Datasheet
215Kb / 12P
   FET Drive Simple Sequencers
REV. 0
ADM6819 AD-ADM6819_15 Datasheet
215Kb / 12P
   FET Drive Simple Sequencers
REV. 0
ADM6819 AD-ADM6819 Datasheet
215Kb / 12P
   FET Drive Simple Sequencers
REV. 0
AD7910 AD-AD7910_15 Datasheet
493Kb / 24P
   250 kSPS, 10-/12-Bit ADCs in 6-Lead SC70
REV. C
AD7910 AD-AD7910 Datasheet
1Mb / 20P
   250 kSPS, 10-/12-Bit ADCs in 6-Lead SC70
REV. B
AD7920 AD-AD7920_15 Datasheet
493Kb / 24P
   250 kSPS, 10-/12-Bit ADCs in 6-Lead SC70
REV. C
AD7920BRMZ AD-AD7920BRMZ Datasheet
493Kb / 24P
   250 kSPS, 10-/12-Bit ADCs in 6-Lead SC70
REV. C
logo
SG Micro Corp
SGM3167 SGMICRO-SGM3167_15 Datasheet
324Kb / 11P
   Analog Switch in 6-Pin SC70
logo
Analog Devices
ADM6711 AD-ADM6711 Datasheet
155Kb / 8P
   Microprocessor Supervisory Circuit in 4-Lead SC70
REV. 0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com