データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LD-271 データシート(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

部品番号 LD-271
部品情報  GaAs Infrared Emitter
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  OSRAM [OSRAM GmbH]
ホームページ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LD-271 データシート(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LD-271 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LD-271 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LD-271 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LD-271 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LD-271 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LD-271 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LD-271 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LD-271 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LD-271 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 13 page
background image
2007-04-04
1
2007-04-04
GaAs Infrared Emitter
GaAs-IR-Lumineszenzdiode
Version 1.0
LD 271, LD 271 H, LD 271 L, LD 271 LH
Features:
Besondere Merkmale:
• GaAs-LED in 5mm radial package (T 1 3/4)
• GaAs-LED in 5mm radial-Gehäuse
• Typical peak wavelength 950nm
• Typische Peakwellenlänge 950nm
• High reliability
• Hohe Zuverlässigkeit
• Available with two different lead lengths
• Mit verschiedenen Beinchenlängen lieferbar
• Version with stand-off available
• Variante mit “stand-off” lieferbar
• Suitable for TTW soldering
• TTW Löten geeignet
Applications
Anwendungen
• IR remote control of hi-fi and TV-sets, video tape
recorders, dimmers
• IR-Fernsteuerung von Fernseh-, Rundfunk- und
Videogeräten, Lichtdimmern
•Sensor technology
• Sensorik
• Discrete interrupters
• Diskrete Lichtschranken
• Remote control
• Gerätefernsteuerung
Notes
Hinweise
Depending on the mode of operation, these devices
emit highly concentrated non visible infrared light
which can be hazardous to the human eye. Products
which incorporate these devices have to follow the
safety precautions given in IEC 60825-1 and IEC
62471.
Je nach Betriebsart emittieren diese Bauteile
hochkonzentrierte, nicht sichtbare
Infrarot-Strahlung, die gefährlich für das
menschliche Auge sein kann. Produkte, die diese
Bauteile enthalten, müssen gemäß den
Sicherheitsrichtlinien der IEC-Normen 60825-1 und
62471 behandelt werden.


同様の部品番号 - LD-271

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Axiomtek Co., Ltd.
LD-270 AXIOMTEK-LD-270 Datasheet
117Kb / 1P
   27 Industrial Open Frame LCD Monitor
LD-270-XYZ AXIOMTEK-LD-270-XYZ Datasheet
117Kb / 1P
   27 Industrial Open Frame LCD Monitor
logo
OSRAM GmbH
LD-274 OSRAM-LD-274 Datasheet
163Kb / 11P
   GaAs Infrared Emitter
More results

同様の説明 - LD-271

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Siemens Semiconductor G...
SFH401 SIEMENS-SFH401 Datasheet
94Kb / 2P
   GaAs INFRARED EMITTER
logo
OSRAM GmbH
LD261 OSRAM-LD261 Datasheet
240Kb / 6P
   GaAs Infrared Emitter
logo
List of Unclassifed Man...
OPE5594A ETC2-OPE5594A Datasheet
110Kb / 2P
   GaAs Infrared Emitter
logo
OSRAM GmbH
LD-274 OSRAM-LD-274 Datasheet
163Kb / 11P
   GaAs Infrared Emitter
SFH405 OSRAM-SFH405 Datasheet
230Kb / 6P
   GaAs Infrared Emitter
logo
List of Unclassifed Man...
OPE5194 ETC2-OPE5194 Datasheet
193Kb / 2P
   GaAs Infrared Emitter
logo
OSRAM GmbH
SFH-4110 OSRAM-SFH-4110 Datasheet
178Kb / 10P
   GaAs Infrared Emitter
logo
Siemens Semiconductor G...
LD242 SIEMENS-LD242 Datasheet
39Kb / 5P
   GaAs Infrared Emitter
logo
List of Unclassifed Man...
OPE5294 ETC-OPE5294 Datasheet
191Kb / 2P
   GaAs Infrared Emitter
logo
OSRAM GmbH
LD274 OSRAM-LD274 Datasheet
181Kb / 11P
   GaAs Infrared Emitter
SFH-400 OSRAM-SFH-400 Datasheet
172Kb / 13P
   GaAs Infrared Emitter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com