データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

5408270100 データシート(PDF) 2 Page - Sumida Corporation

部品番号 5408270100
部品情報  SMT Chip Inductors
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SUMIDA [Sumida Corporation]
ホームページ  http://www.sumida.com
Logo SUMIDA - Sumida Corporation

5408270100 データシート(HTML) 2 Page - Sumida Corporation

  5408270100 Datasheet HTML 1Page - Sumida Corporation 5408270100 Datasheet HTML 2Page - Sumida Corporation 5408270100 Datasheet HTML 3Page - Sumida Corporation 5408270100 Datasheet HTML 4Page - Sumida Corporation 5408270100 Datasheet HTML 5Page - Sumida Corporation 5408270100 Datasheet HTML 6Page - Sumida Corporation 5408270100 Datasheet HTML 7Page - Sumida Corporation 5408270100 Datasheet HTML 8Page - Sumida Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
Allgemeine Eigenschaften und
technische Informationen zu den
drahtgewickelten SMD-Spulen
Baugröße 0805 / Serie 5408, 5508
General Characteristics and
Technical Information of wire-
wound SMD Inductors
Size 0805 / Series 5408, 5508
Symbol
Symbol
Kernmaterial / Core
Material
Keramik /
Ceramic
Ferrit /
Ferrite
Induktivität
L
2,7 ... 820 nH
680 ... 4700 nH
Inductance
Toleranz
-
2/5/10/20 % 1)
2/5/10/20 % 1)
Tolerance
Minimale Güte
Q
min
20 ... 50
20
Minimum Q-factor
Eigenresonanzfrequenz
f
res , min
> 6000 ... 510 MHz
450 ... 150 MHz
Self resonance frequency
Max. Gleichstromwiderstand
R
DC, max
30 ... 5000 m
500 ... 3800 m
Max. DC resistance
Nennstrom (bez. auf 85 °C)
I
N
1000 ... 75 mA 2)
250 ... 90 mA 2)
Nominal Current (ref. To 85 °C)
Zulässiger Betriebstemperaturbereich
-
- 55 ... 125° C
permissable operating temperature range
1)
Standard-Toleranzen - engere Toleranzen auf Anfrage
Standard tolerances - tighter tolerances on request
2)
Nennstrom (max) bis 85° C Umgebungstemperatur
maximum rated current at ambient temperature 85° C
Die Baugröße 0805 zeichnet sich durch die Mischung
von kleiner Abmessung und hervorragenden elektrischen
Werten aus und ist in zwei verschiedenen Metallisierungen
erhältlich.
Size 0805 is characterized by the mixture of small dimen-
sions and extraordinary electrical values and is available in
two various metallizations.
- 33 -


同様の部品番号 - 5408270100

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sumida Corporation
54082701200 SUMIDA-54082701200 Datasheet
1Mb / 8P
   HR-Series SMT Chip Inductors
54082701203 SUMIDA-54082701203 Datasheet
1Mb / 8P
   HR-Series SMT Chip Inductors
54082701205 SUMIDA-54082701205 Datasheet
1Mb / 8P
   HR-Series SMT Chip Inductors
540827012T0 SUMIDA-540827012T0 Datasheet
1Mb / 8P
   HR-Series SMT Chip Inductors
540827012T3 SUMIDA-540827012T3 Datasheet
1Mb / 8P
   HR-Series SMT Chip Inductors
More results

同様の説明 - 5408270100

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sumida Corporation
5403 SUMIDA-5403 Datasheet
1Mb / 8P
   SMT Chip Inductors
logo
Bourns Electronic Solut...
CM453232-R10KL BOURNS-CM453232-R10KL Datasheet
269Kb / 3P
   SMT Chip Inductors
CM45 BOURNS-CM45_11 Datasheet
449Kb / 9P
   SMT Chip Inductors
PM1210-1R0J-RC BOURNS-PM1210-1R0J-RC Datasheet
263Kb / 4P
   SMT Chip Inductors
logo
Sumida Corporation
5406 SUMIDA-5406 Datasheet
1Mb / 8P
   SMT Chip Inductors
logo
Bourns Electronic Solut...
PM1210 BOURNS-PM1210 Datasheet
267Kb / 4P
   SMT Chip Inductors
logo
Sumida Corporation
5309 SUMIDA-5309 Datasheet
1Mb / 10P
   SMT Chip Inductors
logo
Bourns Electronic Solut...
CM45 BOURNS-CM45 Datasheet
419Kb / 7P
   SMT Chip Inductors
logo
Sumida Corporation
5308 SUMIDA-5308 Datasheet
1Mb / 5P
   E-Series SMT Chip Inductors
5208 SUMIDA-5208 Datasheet
1Mb / 7P
   E-Series SMT Chip Inductors
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com