データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BTS3080EJ データシート(PDF) 28 Page - Infineon Technologies AG

部品番号 BTS3080EJ
部品情報  Smart Low-Side Power Switch
Download  45 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  INFINEON [Infineon Technologies AG]
ホームページ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

BTS3080EJ データシート(HTML) 28 Page - Infineon Technologies AG

Back Button BTS3080EJ Datasheet HTML 24Page - Infineon Technologies AG BTS3080EJ Datasheet HTML 25Page - Infineon Technologies AG BTS3080EJ Datasheet HTML 26Page - Infineon Technologies AG BTS3080EJ Datasheet HTML 27Page - Infineon Technologies AG BTS3080EJ Datasheet HTML 28Page - Infineon Technologies AG BTS3080EJ Datasheet HTML 29Page - Infineon Technologies AG BTS3080EJ Datasheet HTML 30Page - Infineon Technologies AG BTS3080EJ Datasheet HTML 31Page - Infineon Technologies AG BTS3080EJ Datasheet HTML 32Page - Infineon Technologies AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 28 / 45 page
background image
Datasheet
28
Rev. 1.0
2016-09-12
HITFET - BTS3080EJ
Smart Low-Side Power Switch
Characterization Results
Figure 21
Typical IL(OFF) vs. VDS @ TJ = -40 … 150°C, VIN = 0 V
Figure 22
Typical IL(OFF) vs. VIN @ TJ = -40 … 150°C, VBAT = 6 … 18 V
0.0E+00
5.0E-07
1.0E-06
1.5E-06
2.0E-06
0
5
10
15
20
25
30
VDS [V]
150°C
85°C
25°C
-40°C
0,0E+00
5,0E-07
1,0E-06
1,5E-06
2,0E-06
2,5E-06
3,0E-06
3,5E-06
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1
6V - 150°C
6V - 85°C
6V - 25°C
6V - -40°C
13.5V - 150°C
13.5V - 85°C
13.5V - 25°C
13.5V - -40°C
18V - 150°C
18V - 85°C
18V - 25°C
18V - -40°C
VIN [V]


同様の部品番号 - BTS3080EJ

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Infineon Technologies A...
BTS3080TF INFINEON-BTS3080TF Datasheet
1Mb / 39P
   Smart Low-Side Power Switch
Rev. 1.0 2016-06-01
More results

同様の説明 - BTS3080EJ

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Infineon Technologies A...
BTS3118N INFINEON-BTS3118N_08 Datasheet
277Kb / 11P
   Smart Low Side Power Switch
Rev. 1.3, 2008-04-1
BTS3205G INFINEON-BTS3205G Datasheet
399Kb / 21P
   Smart Low-Side Power Switch
Rev. 1.0, December 2007
BTS3410G INFINEON-BTS3410G_07 Datasheet
304Kb / 12P
   Smart Low Side Power Switch
Rev. 1.3, 2007-11-06
BTS141TC INFINEON-BTS141TC Datasheet
273Kb / 11P
   Smart Low Side Power Switch
Rev. 1.0, 2009-07-20
BSP77 INFINEON-BSP77_08 Datasheet
272Kb / 11P
   Smart Low Side Power Switch
Rev. 1.3, 2008-04-14
BTS3110N INFINEON-BTS3110N_08 Datasheet
278Kb / 11P
   Smart Low Side Power Switch
Rev. 1.3, 2008-04-1
BTS3408G INFINEON-BTS3408G_08 Datasheet
434Kb / 18P
   Smart Low Side Power Switch
Rev. 1.3 2008-01-09
BTS3028SDL INFINEON-BTS3028SDL Datasheet
1Mb / 22P
   Smart Low Side Power Switch
Rev. 1.0, 2009-12-06
BTS3046SDR INFINEON-BTS3046SDR Datasheet
1Mb / 22P
   Smart Low Side Power Switch
Rev. 1.0, 2009-12-06
BTS3104SDL INFINEON-BTS3104SDL Datasheet
1Mb / 22P
   Smart Low Side Power Switch
Rev. 1.0, 2009-12-06
BTS3800SL INFINEON-BTS3800SL Datasheet
1Mb / 18P
   Smart Low Side Power Switch
Rev. 1.1, 2011-04-30
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com