データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SFH-7741 データシート(PDF) 14 Page - OSRAM GmbH

部品番号 SFH-7741
部品情報  Proximity Sensor
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  OSRAM [OSRAM GmbH]
ホームページ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SFH-7741 データシート(HTML) 14 Page - OSRAM GmbH

Back Button SFH-7741 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH SFH-7741 Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH SFH-7741 Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH SFH-7741 Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH SFH-7741 Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH SFH-7741 Datasheet HTML 14Page - OSRAM GmbH SFH-7741 Datasheet HTML 15Page - OSRAM GmbH SFH-7741 Datasheet HTML 16Page - OSRAM GmbH SFH-7741 Datasheet HTML 17Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 14 / 17 page
background image
2010-02-04
14
Version 1.0
SFH 7741
OHA04612
Profile Feature
Profil-Charakteristik
Ramp-up rate to preheat*)
25 °C
to 150 °C
2
3
K/s
Time t
S
T
Smin to TSmax
t
S
t
L
t
P
T
L
T
P
100
120
60
10
20
30
80
100
217
2
3
245
260
3
6
Time
25 °C
to T
P
Time within 5 °C of the specified peak
temperature T
P - 5 K
Ramp-down rate*
T
P to 100 °C
All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component
* slope calculation
DT/Dt: Dt max. 5 s; fulfillment for the whole T-range
Ramp-up rate to peak*)
T
Smax to TP
Liquidus temperature
Peak temperature
Time above liquidus temperature
Symbol
Symbol
Unit
Einheit
Pb-Free (SnAgCu) Assembly
Minimum
Maximum
Recommendation
K/s
K/s
s
s
s
s
°C
°C
480


同様の部品番号 - SFH-7741

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
OSRAM GmbH
SFH-7740 OSRAM-SFH-7740 Datasheet
432Kb / 14P
   Reflective Optical Switch
SFH-7743 OSRAM-SFH-7743 Datasheet
435Kb / 13P
   Digitaler N채herungsdetektor mit integriertem Sender Treiber
More results

同様の説明 - SFH-7741

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
SICK AG
WTB250-2N1151 SICK-WTB250-2N1151 Datasheet
556Kb / 7P
   Photoelectric proximity sensor, Photoelectric proximity sensor,
WTB250-2N1251 SICK-WTB250-2N1251 Datasheet
556Kb / 7P
   Photoelectric proximity sensor, Photoelectric proximity sensor,
WTB250-2N1131 SICK-WTB250-2N1131 Datasheet
551Kb / 7P
   Photoelectric proximity sensor, Photoelectric proximity sensor,
logo
OSRAM GmbH
SFH7741 OSRAM-SFH7741 Datasheet
334Kb / 17P
   Proximity Sensor
logo
Festo Corporation.
543876 FESTO-543876 Datasheet
82Kb / 2P
   Proximity sensor
546799 FESTO-546799 Datasheet
81Kb / 2P
   Proximity sensor
574380 FESTO-574380 Datasheet
85Kb / 2P
   Proximity sensor
2427615 FESTO-2427615 Datasheet
87Kb / 2P
   Proximity sensor
2427617 FESTO-2427617 Datasheet
81Kb / 2P
   Proximity sensor
2427618 FESTO-2427618 Datasheet
84Kb / 2P
   Proximity sensor
551374 FESTO-551374 Datasheet
80Kb / 2P
   Proximity sensor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com