データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SFH-9500 データシート(PDF) 8 Page - OSRAM GmbH

部品番号 SFH-9500
部品情報  Slotted Interrupter
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  OSRAM [OSRAM GmbH]
ホームページ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SFH-9500 データシート(HTML) 8 Page - OSRAM GmbH

Back Button SFH-9500 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SFH-9500 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SFH-9500 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SFH-9500 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH SFH-9500 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH SFH-9500 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH SFH-9500 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH SFH-9500 Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH SFH-9500 Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 11 page
background image
2011-07-12
8
DRAFT – For Reference only.
Subject to change.
Version 1.0
SFH 9500
Reflow Soldering Profile
Reflow-Lötprofil
Preconditioning: JEDEC Level 1 acc. to JEDEC J-STD-020D.01
0
0
s
OHA04525
50
100
150
200
250
300
50
100
150
200
250
300
t
T
˚C
S
t
t
P
t
T
p
240 ˚C
217 ˚C
245 ˚C
25 ˚C
L
OHA04612
Profile Feature
Profil-Charakteristik
Ramp-up rate to preheat*)
25 °C
to 150 °C
2
3
K/s
Time t
S
T
Smin to TSmax
t
S
t
L
t
P
T
L
T
P
100
120
60
10
20
30
80
100
217
2
3
245
260
3
6
Time
25 °C
to T
P
Time within 5 °C of the specified peak
temperature T
P - 5 K
Ramp-down rate*
T
P to 100 °C
All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component
* slope calculation
DT/Dt: Dt max. 5 s; fulfillment for the whole T-range
Ramp-up rate to peak*)
T
Smax to TP
Liquidus temperature
Peak temperature
Time above liquidus temperature
Symbol
Symbol
Unit
Einheit
Pb-Free (SnAgCu) Assembly
Minimum
Maximum
Recommendation
K/s
K/s
s
s
s
s
°C
°C
480


同様の部品番号 - SFH-9500

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
OSRAM GmbH
SFH-9540 OSRAM-SFH-9540 Datasheet
268Kb / 11P
   Slotted Interrupter
More results

同様の説明 - SFH-9500

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
OSRAM GmbH
SFH9540 OSRAM-SFH9540 Datasheet
268Kb / 11P
   Slotted Interrupter
SFH9315 OSRAM-SFH9315 Datasheet
238Kb / 8P
   Slotted Interrupter
SFH-9540 OSRAM-SFH-9540 Datasheet
268Kb / 11P
   Slotted Interrupter
logo
List of Unclassifed Man...
SFH9310 ETC-SFH9310 Datasheet
58Kb / 7P
   Gabellichtschranke Slotted Interrupter
logo
Micropac Industries
67013 MICROPAC-67013 Datasheet
14Kb / 2P
   SLOTTED OPTICAL INTERRUPTER
logo
List of Unclassifed Man...
SFH9300 ETC-SFH9300 Datasheet
59Kb / 7P
   Gabellichtschranke Slotted Interrupter
logo
OSRAM GmbH
SFH9500 OSRAM-SFH9500 Datasheet
93Kb / 10P
   Gabellichtschranke Slotted Interrupter
logo
Motorola, Inc
MOC7811 MOTOROLA-MOC7811 Datasheet
65Kb / 1P
   Slotted Couplers/Interrupter Modules
logo
Micropac Industries
67060 MICROPAC-67060 Datasheet
77Kb / 2P
   SLOTTED OPTICAL INTERRUPTER PROTON AND TOTAL DOSE TOLERANT
logo
ISOCOM COMPONENTS
ISTS105A ISOCOM-ISTS105A Datasheet
145Kb / 4P
   SINGLE CHANNEL SLOTTED INTERRUPTER SWITCH WITH TRANSISTOR SENSORS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com