データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LA-E6SF データシート(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

部品番号 LA-E6SF
部品情報  white PLCC-4 package, colorless clear silicone resin
Download  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  OSRAM [OSRAM GmbH]
ホームページ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LA-E6SF データシート(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LA-E6SF Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LA-E6SF Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LA-E6SF Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LA-E6SF Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LA-E6SF Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LA-E6SF Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LA-E6SF Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LA-E6SF Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LA-E6SF Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 21 page
background image
2013-10-02
2
Version 1.2
LA E6SF
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Luminous Intensity
1) page 20
Ordering Code
Typ:
Lichtstärke 1) Seite 20
Bestellnummer
IF = 50 mA
IV [mcd]
LA E6SF-BBCB-24-1
2240 ... 4500
Q65110A6262
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will be shipped on each
packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LA E6SF-BBCB-24-1 means that only one group BB, CA, CB will be
shippable for any packing unit. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any one packing unit.
E. g. LA E6SF-BBCB-24-1 means that only one wavelength group 2,3,4 will be shippable. LA E6SF-BBCB-24-1 means that the device will be shipped
within the specified limits as stated on page 5In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable (see page 5).
In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped on any one reel.
E. g. LA E6SF-BBCB-24-1 means that only one forward voltage group 3A, 3B, 4A, 4B will be shippable. In order to ensure availability, single wavelength
groups will not be orderable (see page 5for explanation).
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5). Es
wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LA E6SF-BBCB-24-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur
eine der Helligkeitsgruppen BB, CA, CB enhalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt
werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Wellenlängengruppe geliefert. Z. B. LA E6SF-BBCB-24-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Wellenlängengruppen 2,3,4
enthalten ist (siehe Seite 5). LA E6SF-BBCB-24-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird. Um die
Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine
Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z. B. LA E6SF-BBCB-24-1 bedeutet, dass nach Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. Auf einem Gurt ist
nur eine der Durchlassspannungsgruppen 3A, 3B, 4A, 4B enthalten (siehe Seite 5für nähere Informationen). Um die Liefersicherheit zu gewährleisten,
können einzelne Durchlassspannungsgruppen nicht direkt bestellt werden.


同様の部品番号 - LA-E6SF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
OSRAM GmbH
LA-E6SF OSRAM-LA-E6SF Datasheet
475Kb / 18P
   white P-LCC-4 package, colorless clear silicone resin
More results

同様の説明 - LA-E6SF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
OSRAM GmbH
LB-E6SG OSRAM-LB-E6SG Datasheet
604Kb / 21P
   white PLCC-4 package, colorless clear silicone resin
LT-E6SG OSRAM-LT-E6SG Datasheet
497Kb / 21P
   white PLCC-4 package, colorless clear silicone resin
LRG5AP OSRAM-LRG5AP Datasheet
905Kb / 21P
   white PLCC-4 package, colorless clear silicone resin, clear silicone lens
LA-G5AP OSRAM-LA-G5AP Datasheet
915Kb / 21P
   white PLCC-4 package, colorless clear silicone resin, clear silicone lens
LR-G5AP OSRAM-LR-G5AP Datasheet
905Kb / 21P
   white PLCC-4 package, colorless clear silicone resin, clear silicone lens
LY-G5AP OSRAM-LY-G5AP Datasheet
910Kb / 21P
   white PLCC-4 package, colorless clear silicone resin, clear silicone lens
LA-E63B OSRAM-LA-E63B Datasheet
381Kb / 21P
   white PLCC-4 package, colorless clear resin
LS-E67F OSRAM-LS-E67F Datasheet
439Kb / 20P
   white PLCC-4 package, colorless clear resin
LT-E63C OSRAM-LT-E63C Datasheet
647Kb / 22P
   white PLCC-4 package, colorless clear resin
LY-E65F OSRAM-LY-E65F Datasheet
548Kb / 21P
   white PLCC-4 package, colorless clear resin
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com