データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LA-G5AP データシート(PDF) 8 Page - OSRAM GmbH

部品番号 LA-G5AP
部品情報  white PLCC-4 package, colorless clear silicone resin, clear silicone lens
Download  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  OSRAM [OSRAM GmbH]
ホームページ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LA-G5AP データシート(HTML) 8 Page - OSRAM GmbH

Back Button LA-G5AP Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LA-G5AP Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LA-G5AP Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LA-G5AP Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LA-G5AP Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LA-G5AP Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LA-G5AP Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LA-G5AP Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LA-G5AP Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 21 page
background image
2011-05-04
8
LA G5AP
Forward Current 2) page 20
Durchlassstrom 2) Seite 20
I
F = f (VF); TS = 25 °C
Relative Luminous Intensity 2) page 20 , 6) page 20
Relative Lichtstärke 2) Seite 20 , 6) Seite 20
I
V/IV(100 mA) = f(IF); TS = 25 °C
Relative Forward Voltage 2) page 20
Relative Vorwärtsspannung 2) Seite 20
ΔV
F = VF - VF(25°C) = f(Tj); IF = 100 mA
Relative Luminous Intensity 2) page 20
Relative Lichtstärke 2) Seite 20
I
V/IV(25)°C = f(Tj); IF = 100 mA
1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4
VF [V]
40
60
80
100
120
140
160
180
200
IF [mA]
50
100
150
200
IF [mA]
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
IV
IV (100mA)
-40
-0.15
˚C
T
j
OHL04417
V
F
V
Δ
-20
0
20 40 60 80
120
-0.10
-0.05
0
0.05
0.10
0.15
0.25
OHL04419
-40
˚C
j
T
-20
0
20 40 60 80
120
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.6
I (25 ˚C)
I
V
V


同様の部品番号 - LA-G5AP

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
OSRAM GmbH
LA-G67F OSRAM-LA-G67F Datasheet
429Kb / 15P
   white P-LCC-6 package, colorless clear resin
LA-G6SP OSRAM-LA-G6SP Datasheet
1Mb / 22P
   white SMT package, colorless clear silicone resin
More results

同様の説明 - LA-G5AP

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
OSRAM GmbH
LRG5AP OSRAM-LRG5AP Datasheet
905Kb / 21P
   white PLCC-4 package, colorless clear silicone resin, clear silicone lens
LR-G5AP OSRAM-LR-G5AP Datasheet
905Kb / 21P
   white PLCC-4 package, colorless clear silicone resin, clear silicone lens
LY-G5AP OSRAM-LY-G5AP Datasheet
910Kb / 21P
   white PLCC-4 package, colorless clear silicone resin, clear silicone lens
LRW5AM OSRAM-LRW5AM Datasheet
625Kb / 16P
   white SMD package, colorless clear silicone resin, clear silicone lens
LR-W5AM OSRAM-LR-W5AM Datasheet
625Kb / 16P
   white SMD package, colorless clear silicone resin, clear silicone lens
LA-E6SF OSRAM-LA-E6SF Datasheet
493Kb / 21P
   white PLCC-4 package, colorless clear silicone resin
LB-E6SG OSRAM-LB-E6SG Datasheet
604Kb / 21P
   white PLCC-4 package, colorless clear silicone resin
LT-E6SG OSRAM-LT-E6SG Datasheet
497Kb / 21P
   white PLCC-4 package, colorless clear silicone resin
LD-G5AP OSRAM-LD-G5AP Datasheet
606Kb / 18P
   white P-LCC-4 package, colorless clear silicone resin, clear silicone lens
LDG5AP OSRAM-LDG5AP Datasheet
606Kb / 18P
   white P-LCC-4 package, colorless clear silicone resin, clear silicone lens
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com