データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LA-P476 データシート(PDF) 10 Page - OSRAM GmbH

部品番号 LA-P476
部品情報  white SMT package, colorless clear resin
Download  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  OSRAM [OSRAM GmbH]
ホームページ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LA-P476 データシート(HTML) 10 Page - OSRAM GmbH

Back Button LA-P476 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LA-P476 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LA-P476 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LA-P476 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LA-P476 Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LA-P476 Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LA-P476 Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH LA-P476 Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH LA-P476 Datasheet HTML 14Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 21 page
background image
2015-01-19
10
Version 1.0
LA P476
Package Outline 9) page 20
Maßzeichnung 9) Seite 20
Approximate Weight:
6 mg
Gewicht:
6 mg
Corrosion robustness:
Test conditions: 40 °C / 90 % rh / 15 ppm H2S /
336 h
= Stricter than IEC 60068-2-43 (H2S) [25°C / 75
% rh / 10 ppm H2S / 21 days]
= Regarding relevant gas (H2S) stricter than EN
60068-2-60 (method 4) [25 °C / 75 % rh / 200
ppb SO2, 200 ppb NO2,10 ppb Cl2 / 21 days]
Korrosionsfestigkeit:
Test Kondition: 40°C / 90 % rh / 15 ppm H2S /
336 h
= Besser als IEC 60068-2-43 (H2S) [25°C / 75 %
rh / 10 ppm H2S / 21 Tage]
= Bezogen auf das Gas (H2S) besser als EN
60068-2-60 (method 4) [25°C / 75 % rh / 200ppb
SO2, 200ppb NO2,10ppb Cl2 / 21 Tage]


同様の部品番号 - LA-P476

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
OSRAM GmbH
LA-P47B OSRAM-LA-P47B Datasheet
490Kb / 20P
   white SMT package, colorless clear resin
LA-P47F OSRAM-LA-P47F Datasheet
491Kb / 21P
   white SMT package, colorless clear resin
More results

同様の説明 - LA-P476

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
OSRAM GmbH
LSGT677 OSRAM-LSGT677 Datasheet
392Kb / 15P
   white SMT package, colorless clear resin
LSM47K OSRAM-LSM47K Datasheet
456Kb / 19P
   white SMT package, colorless clear resin
CT-DELSS1.12 OSRAM-CT-DELSS1.12 Datasheet
694Kb / 22P
   white SMT package, colorless clear resin
LB-Y8SG OSRAM-LB-Y8SG Datasheet
1Mb / 22P
   white SMT package, colorless clear resin
LB-A676 OSRAM-LB-A676 Datasheet
386Kb / 15P
   white SMT package, colorless clear resin
LP-M676 OSRAM-LP-M676 Datasheet
502Kb / 20P
   white SMT package, colorless clear resin
LS-P47F OSRAM-LS-P47F Datasheet
522Kb / 21P
   white SMT package, colorless clear resin
LT-Y8SG OSRAM-LT-Y8SG Datasheet
536Kb / 21P
   white SMT package, colorless clear resin
LG-M670 OSRAM-LG-M670 Datasheet
478Kb / 19P
   white SMT package, colorless clear resin
LB-M47C OSRAM-LB-M47C Datasheet
415Kb / 15P
   white SMT package, colorless clear resin
LO-A67B OSRAM-LO-A67B Datasheet
437Kb / 19P
   white SMT package, colorless clear resin
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com