データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MC10EP446FAR2 データシート(PDF) 10 Page - ON Semiconductor

部品番号 MC10EP446FAR2
部品情報  3.3V/5V 8짯Bit CMOS/ECL/TTL Data Input Parallel/Serial Converter
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC10EP446FAR2 データシート(HTML) 10 Page - ON Semiconductor

Back Button MC10EP446FAR2 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC10EP446FAR2 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC10EP446FAR2 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC10EP446FAR2 Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor MC10EP446FAR2 Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor MC10EP446FAR2 Datasheet HTML 11Page - ON Semiconductor MC10EP446FAR2 Datasheet HTML 12Page - ON Semiconductor MC10EP446FAR2 Datasheet HTML 13Page - ON Semiconductor MC10EP446FAR2 Datasheet HTML 14Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 20 page
background image
MC10EP446, MC100EP446
http://onsemi.com
10
CLK
SYNC
SYNC
ts
CLK
tS
CLK
th
CKEN
Figure 3. Setup and Hold Time for Data
th
ts
Data
Setup Time
+ 0 −
CLK
Figure 4. Setup Time for SYNC
Figure 5. Setup and Hold Time for CKEN
Data
Valid


同様の部品番号 - MC10EP446FAR2

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
MC10EP446FAR2 ONSEMI-MC10EP446FAR2 Datasheet
269Kb / 20P
   3.3 V/5 V 8-Bit CMOS/ECL/TTL Data Input Parallel/Serial Converter
February, 2007 ??Rev. 9
MC10EP446FAR2G ONSEMI-MC10EP446FAR2G Datasheet
269Kb / 20P
   3.3 V/5 V 8-Bit CMOS/ECL/TTL Data Input Parallel/Serial Converter
February, 2007 ??Rev. 9
MC10EP446FAR2G ONSEMI-MC10EP446FAR2G Datasheet
191Kb / 20P
   8?륛it CMOS/ECL/TTL Data Input Parallel/Serial Converter
June, 2014 ??Rev. 11
More results

同様の説明 - MC10EP446FAR2

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
MC10EP446 ONSEMI-MC10EP446_14 Datasheet
191Kb / 20P
   8?륛it CMOS/ECL/TTL Data Input Parallel/Serial Converter
June, 2014 ??Rev. 11
MC100EP445 ONSEMI-MC100EP445 Datasheet
115Kb / 16P
   3.3V/5V ECL 8-Bit Serial/Parallel Converter
November, 2002 - Rev. 7
MC10EP445 ONSEMI-MC10EP445_06 Datasheet
151Kb / 18P
   3.3V/5V ECL 8?묪it Serial/Parallel Converter
July, 2006 ??Rev. 11
MC10EP446 ONSEMI-MC10EP446_07 Datasheet
269Kb / 20P
   3.3 V/5 V 8-Bit CMOS/ECL/TTL Data Input Parallel/Serial Converter
February, 2007 ??Rev. 9
MC10E445 ONSEMI-MC10E445_06 Datasheet
156Kb / 13P
   5V ECL 4-Bit Serial/Parallel Converter
November, 2006 ??Rev. 12
MC10E446 ONSEMI-MC10E446_06 Datasheet
147Kb / 12P
   5V ECL 4-Bit Parallel/Serial Converter
November, 2006 ??Rev. 8
MC10EP445 ONSEMI-MC10EP445_14 Datasheet
151Kb / 19P
   ECL 8-Bit Serial/Parallel Converter
June, 2014 ??Rev. 16
MC10EP01 ONSEMI-MC10EP01 Datasheet
83Kb / 10P
   3.3V / 5V ECL 4-Input OR/NOR
June, 2004 ??Rev. 6
MC10EP08DTG ONSEMI-MC10EP08DTG Datasheet
156Kb / 11P
   3.3V / 5V ECL 2-Input Differential XOR/XNOR
September, 2012 ??Rev. 6
MC100EP05 ONSEMI-MC100EP05 Datasheet
85Kb / 10P
   3.3V / 5V ECL 2-Input Differential AND/NAND
June, 2004 ??Rev. 6
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com