データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LB-L293 データシート(PDF) 10 Page - OSRAM GmbH

部品番号 LB-L293
部品情報  SMT package 0603, colorless diffused resin
Download  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  OSRAM [OSRAM GmbH]
ホームページ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LB-L293 データシート(HTML) 10 Page - OSRAM GmbH

Back Button LB-L293 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LB-L293 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LB-L293 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LB-L293 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LB-L293 Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LB-L293 Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LB-L293 Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH LB-L293 Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH LB-L293 Datasheet HTML 14Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 21 page
background image
2012-10-01
10
Version 1.0 (Replacement in due course)
LB L293
Max. Permissible Forward Current
Max. zulässiger Durchlassstrom
IF = f (T)
Permissible Pulse Handling Capability
Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f(tp)
D: Duty cycle, TA = 25 °C
Permissible Pulse Handling Capability
Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f(tp)
D: Duty cycle, TA = 85 °C
temp. solder point
40
20
0
T
0
S
100
80
60
˚C
T
I
F
mA
OHL00186
5
10
15
20
25
temp. ambient
T
A
T
A
T
S
OHL01989
10
-5
p
t
F
I
10
-4 10-3 10-2 10-1 100 101
0
A
2
10
s
D
t
P
T
=
T
P
t
I
F
0.01
0.05
0.2
0.1
0.005
0.02
0.5
D =
1
0.05
0.10
0.15
0.25
OHL01990
10
-5
p
t
F
I
10
-4 10-3 10-2 10-1 100 101
0
A
2
10
s
D
t
P
T
=
T
P
t
I
F
0.01
0.05
0.2
0.1
0.005
0.02
0.5
D =
1
0.05
0.10
0.15
0.25


同様の部品番号 - LB-L293

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
OSRAM GmbH
LB-L29S OSRAM-LB-L29S Datasheet
389Kb / 15P
   SMT package 0603, colorless diffused resin
More results

同様の説明 - LB-L293

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
OSRAM GmbH
LB-Q39E OSRAM-LB-Q39E Datasheet
1Mb / 21P
   SMT package 0603, colorless diffused resin
LS-L296 OSRAM-LS-L296 Datasheet
388Kb / 20P
   SMT package 0603, colorless diffused resin
LG-L29K OSRAM-LG-L29K Datasheet
423Kb / 20P
   SMT package 0603, colorless diffused resin
LP-L296 OSRAM-LP-L296 Datasheet
388Kb / 20P
   SMT package 0603, colorless diffused resin
LY-L29K OSRAM-LY-L29K Datasheet
390Kb / 20P
   SMT package 0603, colorless diffused resin
LO-L296 OSRAM-LO-L296 Datasheet
393Kb / 20P
   SMT package 0603, colorless diffused resin
LS-L29K OSRAM-LS-L29K Datasheet
383Kb / 20P
   SMT package 0603, colorless diffused resin
LOQ976-PS-25 OSRAM-LOQ976-PS-25 Datasheet
528Kb / 20P
   SMT package 0603, colorless diffused resin
LA-L296 OSRAM-LA-L296 Datasheet
388Kb / 20P
   SMT package 0603, colorless diffused resin
LT-Q39E OSRAM-LT-Q39E Datasheet
1Mb / 21P
   SMT package 0603, colorless diffused resin
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com