データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LB-T676 データシート(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

部品番号 LB-T676
部品情報  white P-LCC-2 package, colorless clear resin
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  OSRAM [OSRAM GmbH]
ホームページ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LB-T676 データシート(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LB-T676 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LB-T676 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LB-T676 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LB-T676 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LB-T676 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LB-T676 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LB-T676 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LB-T676 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LB-T676 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 15 page
background image
2007-01-18
2
LB T676
Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro
Gurt geliefert. Z.B.: LB T676-J2L2-1 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen J2, K1, K2,L1
odre L2 enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird
nur eine Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LB T676-J2L2-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der auf
Seite 4 spezifizierten Grenzen geliefert wird..
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5
for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each
reel). E.g. LB T676-J2L2-1 means that only one group J2, K1, K2,L1 or L2 will be shippable for any one reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups
will be shipped on any one reel. E.g. LB T676-J2L2-1 means that the device will be shiped within the specified
limits as stated on page 4.
In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable.
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Emissions-
farbe
Color of
Emission
Lichtstärke
1) Seite 15
Luminous
Intensity
1)
page 15
I
F = 10 mA
I
V (mcd)
Lichtstrom
2) Seite 15
Luminous
Flux
2)
page 15
I
F = 10 mA
Φ
V (mlm)
Bestellnummer
Ordering Code
LB T676-J2K2-1
LB T676-K2L2-1
LB T676-J2L2-1
LB T676-M1N2-1
blue
5.6 ...11,2
9.0 ... 18.0
5.6 ... 18.0
18.0 ... 45.0
25 (typ.)
40 (typ.)
35 (typ.)
95 (typ.)
Q65110A2159
Q65110A2160
Q65110A2161
Q65110A5428


同様の部品番号 - LB-T676

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
OSRAM GmbH
LB-T673 OSRAM-LB-T673 Datasheet
636Kb / 22P
   white PLCC-2 package, colorless clear resin
LB-T67C OSRAM-LB-T67C Datasheet
589Kb / 22P
   white PLCC-2 package, colorless clear resin
More results

同様の説明 - LB-T676

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
OSRAM GmbH
LB-T68C OSRAM-LB-T68C Datasheet
444Kb / 16P
   white P-LCC-2 package, colorless clear resin
LST656 OSRAM-LST656 Datasheet
533Kb / 15P
   white P-LCC-2 package, colorless clear resin
LS-T656 OSRAM-LS-T656 Datasheet
533Kb / 15P
   white P-LCC-2 package, colorless clear resin
LG-T656 OSRAM-LG-T656 Datasheet
412Kb / 15P
   white P-LCC-2 package, colorless clear resin
LS-T676 OSRAM-LS-T676 Datasheet
569Kb / 15P
   white P-LCC-2 package, colorless clear resin
LBT68C OSRAM-LBT68C Datasheet
444Kb / 16P
   white P-LCC-2 package, colorless clear resin
LS-T67F OSRAM-LS-T67F Datasheet
579Kb / 15P
   white P-LCC-2 package, colorless clear resin
LG-T67K OSRAM-LG-T67K Datasheet
581Kb / 15P
   white P-LCC-2 package, colorless clear resin
LA-G67F OSRAM-LA-G67F Datasheet
429Kb / 15P
   white P-LCC-6 package, colorless clear resin
LSY-T675 OSRAM-LSY-T675 Datasheet
412Kb / 15P
   white P-LCC-4 package, colorless clear resin
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com