データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

ISL21010DFH310Z-T データシート(PDF) 10 Page - Renesas Technology Corp

部品番号 ISL21010DFH310Z-T
部品情報  Micropower Voltage Reference
Download  37 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  RENESAS [Renesas Technology Corp]
ホームページ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

ISL21010DFH310Z-T データシート(HTML) 10 Page - Renesas Technology Corp

Back Button ISL21010DFH310Z-T Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp ISL21010DFH310Z-T Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp ISL21010DFH310Z-T Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp ISL21010DFH310Z-T Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp ISL21010DFH310Z-T Datasheet HTML 10Page - Renesas Technology Corp ISL21010DFH310Z-T Datasheet HTML 11Page - Renesas Technology Corp ISL21010DFH310Z-T Datasheet HTML 12Page - Renesas Technology Corp ISL21010DFH310Z-T Datasheet HTML 13Page - Renesas Technology Corp ISL21010DFH310Z-T Datasheet HTML 14Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 37 page
background image
ISL21010
FN7896 Rev 5.00
Page 10 of 37
Mar 30, 2018
Typical Performance Characteristics Curves (VOUT = 1.024V) VIN=3.0V,
IOUT =0mA, TA = +25°C unless otherwise specified.
FIGURE 3. IIN vs VIN, THREE UNITS
FIGURE 4. IIN vs VIN, OVER-TEMPERATURE
FIGURE 5. LINE REGULATION, THREE UNITS
FIGURE 6. LINE REGULATION OVER-TEMPERATURE
FIGURE 7. LINE TRANSIENT RESPONSE WITH 0.22µF LOAD
FIGURE 8. LINE TRANSIENT RESPONSE WITH 10µF LOAD
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
VIN (V)
UNIT 1
UNIT 2
UNIT 3
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
VIN (V)
+125°C
+25°C
-40°C
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
VIN (V)
UNIT 3
UNIT 2
UNIT 1
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
VIN (V)
+125°C
+25°C
-40°C
TIME (µs)
-40
-20
0
20
40
60
0
250
500
750
1000
1250
1500
1750
2000
VIN = 5V
VIN = 5V
VIN = 4.5V
TIME (µs)
-20
-10
0
10
20
0
250
500
750
1000
1250
1500
1750
2000
VIN = 5V
VIN = 5V
VIN = 4.5V


同様の部品番号 - ISL21010DFH310Z-T

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Intersil Corporation
ISL21010DFH310Z-T7A INTERSIL-ISL21010DFH310Z-T7A Datasheet
2Mb / 35P
   Micropower Voltage Reference
January 8, 2015
ISL21010DFH310Z-TK INTERSIL-ISL21010DFH310Z-TK Datasheet
1Mb / 20P
   Micropower Voltage Reference
ISL21010DFH310Z-TK INTERSIL-ISL21010DFH310Z-TK Datasheet
2Mb / 35P
   Micropower Voltage Reference
January 8, 2015
More results

同様の説明 - ISL21010DFH310Z-T

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sipex Corporation
SPX385-2.5 SIPEX-SPX385-2.5 Datasheet
140Kb / 9P
   Micropower Voltage Reference
logo
Linear Technology
LT1004 LINER-LT1004_15 Datasheet
182Kb / 8P
   Micropower Voltage Reference
logo
Advanced Monolithic Sys...
AMS3100A-2.5 ADMOS-AMS3100A-2.5 Datasheet
45Kb / 4P
   MICROPOWER VOLTAGE REFERENCE
AMS1004-1.2 ADMOS-AMS1004-1.2_05 Datasheet
71Kb / 7P
   MICROPOWER VOLTAGE REFERENCE
AMS1004-12 ADMOS-AMS1004-12 Datasheet
76Kb / 7P
   MICROPOWER VOLTAGE REFERENCE
AMS3100-12 ADMOS-AMS3100-12 Datasheet
68Kb / 6P
   MICROPOWER VOLTAGE REFERENCE
AMS3100-25 ADMOS-AMS3100-25 Datasheet
61Kb / 6P
   MICROPOWER VOLTAGE REFERENCE
logo
Intersil Corporation
ISL21010_1112 INTERSIL-ISL21010_1112 Datasheet
1Mb / 20P
   Micropower Voltage Reference
logo
Advanced Monolithic Sys...
AMS3100-2.5 ADMOS-AMS3100-2.5_08 Datasheet
64Kb / 6P
   MICROPOWER VOLTAGE REFERENCE
logo
Unisonic Technologies
M385 UTC-M385_11 Datasheet
175Kb / 6P
   MICROPOWER VOLTAGE REFERENCE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com