データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LB-T6MG データシート(PDF) 11 Page - OSRAM GmbH

部品番号 LB-T6MG
部品情報  black PLCC-2 package, colorless resin
Download  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  OSRAM [OSRAM GmbH]
ホームページ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LB-T6MG データシート(HTML) 11 Page - OSRAM GmbH

Back Button LB-T6MG Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LB-T6MG Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LB-T6MG Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LB-T6MG Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LB-T6MG Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LB-T6MG Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH LB-T6MG Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH LB-T6MG Datasheet HTML 14Page - OSRAM GmbH LB-T6MG Datasheet HTML 15Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 22 page
background image
Version 1.0
LB T6MG
2014-02-03
11
Max. Permissible Forward Current
Max. zulässiger Durchlassstrom
IF= f (T)
Permissible Pulse Handling Capability
Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f(tp)
D: Duty cycle, TS = 25 °C
Permissible Pulse Handling Capability
Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f(tp)
D: Duty cycle, TS = 85 °C
temp. ambient
temp. solder point
0
020
40
A
S
T
T
˚C
60
80
100
T
I
F
mA
S
T
OHL03044
T
A
10
20
30
40
50
60
0
0.05
0.10
0.15
-5
0.20
0.25
F
I
0.35
A
t
P
=
D
T
tp
s
0.2
0.5
0.05
1
0.1
OHL01536
0.02
0.005
0.01
=
D
T
t
P
I
F
-4
10
-3
10
-2
10
-1
10
0
10
1
10
2
10
10
0
0.05
0.10
0.15
-5
0.20
0.25
F
I
0.35
A
t
P
=
D
T
tp
s
0.2
0.5
0.05
1
0.1
OHL01536
0.02
0.005
0.01
=
D
T
t
P
I
F
-4
10
-3
10
-2
10
-1
10
0
10
1
10
2
10
10


同様の部品番号 - LB-T6MG

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
OSRAM GmbH
LB-T64G OSRAM-LB-T64G Datasheet
714Kb / 24P
   black PLCC-2 package, colorless resin
LB-T66G OSRAM-LB-T66G Datasheet
2Mb / 23P
   black PLCC-2 package, colorless resin
LB-T673 OSRAM-LB-T673 Datasheet
636Kb / 22P
   white PLCC-2 package, colorless clear resin
LB-T676 OSRAM-LB-T676 Datasheet
391Kb / 15P
   white P-LCC-2 package, colorless clear resin
LB-T67C OSRAM-LB-T67C Datasheet
589Kb / 22P
   white PLCC-2 package, colorless clear resin
More results

同様の説明 - LB-T6MG

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
OSRAM GmbH
LB-T66G OSRAM-LB-T66G Datasheet
2Mb / 23P
   black PLCC-2 package, colorless resin
LB-T64G OSRAM-LB-T64G Datasheet
714Kb / 24P
   black PLCC-2 package, colorless resin
LR-T66F OSRAM-LR-T66F Datasheet
2Mb / 23P
   black PLCC-2 package, colorless resin
LY-T64F OSRAM-LY-T64F Datasheet
2Mb / 24P
   black PLCC-2 package, colorless resin
LO-T66F OSRAM-LO-T66F Datasheet
2Mb / 23P
   black PLCC-2 package, colorless resin
LT-T66G OSRAM-LT-T66G Datasheet
1Mb / 22P
   black PLCC-2 package, colorless resin
LRT6MF OSRAM-LRT6MF Datasheet
599Kb / 22P
   black PLCC-2 package, colorless resin
LTTVMG OSRAM-LTTVMG Datasheet
605Kb / 22P
   black PLCC-2 package, colorless resin
LR-T6MF OSRAM-LR-T6MF Datasheet
599Kb / 22P
   black PLCC-2 package, colorless resin
LO-T64F OSRAM-LO-T64F Datasheet
2Mb / 24P
   black PLCC-2 package, colorless resin
LY-T6MF OSRAM-LY-T6MF Datasheet
595Kb / 21P
   black PLCC-2 package, colorless resin
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com