データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

74AHC1G08GV データシート(PDF) 10 Page - NXP Semiconductors

部品番号 74AHC1G08GV
部品情報  2-input AND gate
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PHILIPS [NXP Semiconductors]
ホームページ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

74AHC1G08GV データシート(HTML) 10 Page - NXP Semiconductors

Back Button 74AHC1G08GV Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 74AHC1G08GV Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 74AHC1G08GV Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 74AHC1G08GV Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors 74AHC1G08GV Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors 74AHC1G08GV Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors 74AHC1G08GV Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors 74AHC1G08GV Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors 74AHC1G08GV Datasheet HTML 14Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 16 page
background image
2002 Jun 06
10
Philips Semiconductors
Product specification
2-input AND gate
74AHC1G08; 74AHCT1G08
REFERENCES
OUTLINE
VERSION
EUROPEAN
PROJECTION
ISSUE DATE
IEC
JEDEC
JEITA
SOT753
SC-74A
wB
M
bp
D
e
A
A1
Lp
Q
detail X
HE
E
v M A
A
B
y
0
1
2 mm
scale
c
X
13
2
4
5
Plastic surface mounted package; 5 leads
SOT753
UNIT
A1
bp
cD
E
HE
Lp
Qy
w
v
mm
0.100
0.013
0.40
0.25
3.1
2.7
0.26
0.10
1.7
1.3
e
0.95
3.0
2.5
0.2
0.1
0.2
DIMENSIONS (mm are the original dimensions)
0.6
0.2
0.33
0.23
A
1.1
0.9
02-04-16


同様の部品番号 - 74AHC1G08GV

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
74AHC1G08GV NXP-74AHC1G08GV Datasheet
77Kb / 11P
   2-input AND gate
Rev. 06-29 June 2007
74AHC1G08GV NXP-74AHC1G08GV Datasheet
63Kb / 6P
   2-input AND gate
B.V. 2007
logo
Nexperia B.V. All right...
74AHC1G08GV NEXPERIA-74AHC1G08GV Datasheet
210Kb / 11P
   2-input AND gate
Rev. 8 - 11 January 2022
74AHC1G08GV-Q100 NEXPERIA-74AHC1G08GV-Q100 Datasheet
682Kb / 12P
   2-input AND gate
74AHC1G08GV-Q100 NEXPERIA-74AHC1G08GV-Q100 Datasheet
209Kb / 11P
   2-input AND gate
Rev. 2 - 11 January 2022
More results

同様の説明 - 74AHC1G08GV

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
TC7S08F TOSHIBA-TC7S08F Datasheet
211Kb / 5P
   2-INPUT AND GATE
TC7SL08F TOSHIBA-TC7SL08F Datasheet
211Kb / 5P
   2-INPUT AND GATE
logo
Hitachi Semiconductor
HD74LV1G08A HITACHI-HD74LV1G08A Datasheet
52Kb / 10P
   2-input AND Gate
logo
Unisonic Technologies
U74AHC1G08 UTC-U74AHC1G08 Datasheet
96Kb / 5P
   2-INPUT AND GATE
logo
Toshiba Semiconductor
TC7SH08FS TOSHIBA-TC7SH08FS Datasheet
172Kb / 6P
   2-INPUT AND GATE
TC7SL08F TOSHIBA-TC7SL08F_01 Datasheet
227Kb / 6P
   2-INPUT AND GATE
TC7SET08F TOSHIBA-TC7SET08F_02 Datasheet
205Kb / 6P
   2-INPUT AND GATE
logo
Unisonic Technologies
U74AHC1G08 UTC-U74AHC1G08_11 Datasheet
155Kb / 5P
   2-INPUT AND GATE
U74HC2G08 UTC-U74HC2G08_15 Datasheet
164Kb / 5P
   2-INPUT AND GATE
logo
Renesas Technology Corp
HD74HCT1G08 RENESAS-HD74HCT1G08 Datasheet
51Kb / 8P
   2-input AND Gate
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com