データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TMF212B7105KGHT データシート(PDF) 2 Page - Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc

部品番号 TMF212B7105KGHT
部品情報  High Reliability (Automotive) Application Multilayer Ceramic Capacitors
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TAIYO-YUDEN [Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc]
ホームページ  http://www.t-yuden.com/
Logo TAIYO-YUDEN - Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc

TMF212B7105KGHT データシート(HTML) 2 Page - Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc

  TMF212B7105KGHT Datasheet HTML 1Page - Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc TMF212B7105KGHT Datasheet HTML 2Page - Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc TMF212B7105KGHT Datasheet HTML 3Page - Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
Multi Layer Ceramic Capacitor -Electrical Characteristics Data-
18R2A06
RoHS compliance product
○TMF212B7105KGHT
25V 2012 X7R 1uF +/- 10% t=1.35mmMAX
25V 0805 X7R 1uF +/- 10% t=0.053inchMAX
部品特性は設置環境、測定条件等により変化する場合があります。本データをご使用される際は実際の製品特性に対する参考
データとしてご活用ください。また、本データは予告無く追加・削除及び変更を行う場合があります。ご注文の際は、納入仕様書の
ご確認をお願いします。
The data is reference only. Electrical characteristics vary depending on environment or measurement condition.
TAIYO YUDEN reserves the right to make change to the data at any time without notice.
Before making final selection, please check product specification.
0.1
1
10
100
1000
0.001 0.01
0.1
1
10
100 1000 10000
Frequency[MHz]
TMF212B7105KGHT
Capacitance Freq.
-100
-80
-60
-40
-20
0
20
0
5
10
15
20
25
DC Bias Voltage[V]
TMF212B7105KGHT
DC Bias Char.
0.001
0.01
0.1
1
10
100
1000
0.001 0.01
0.1
1
10
100 1000 10000
Frequency[MHz]
TMF212B7105KGHT
Impedance,ESR Freq.
ESR
Z
-30
-20
-10
0
10
-55 -35 -15
5
25
45
65
85 105 125
Temperature[degreeC]
TMF212B7105KGHT
Capacitance Temp.
1
10
100
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
Ripple Current[Arms]
TMF212B7105KGHT
Ripple Current
10kHz
100kHz
1MHz


同様の部品番号 - TMF212B7105KGHT

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Taiyo Yuden (U.S.A.), I...
TMF212B7105MGHT TAIYO-YUDEN-TMF212B7105MGHT Datasheet
419Kb / 3P
   High Reliability (Automotive) Application Multilayer Ceramic Capacitors
More results

同様の説明 - TMF212B7105KGHT

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Taiyo Yuden (U.S.A.), I...
TMF212B7104KGHT TAIYO-YUDEN-TMF212B7104KGHT Datasheet
402Kb / 3P
   High Reliability (Automotive) Application Multilayer Ceramic Capacitors
UMF212B7224KGHT TAIYO-YUDEN-UMF212B7224KGHT Datasheet
402Kb / 3P
   High Reliability (Automotive) Application Multilayer Ceramic Capacitors
UMF316B7105MLHT TAIYO-YUDEN-UMF316B7105MLHT Datasheet
402Kb / 3P
   High Reliability (Automotive) Application Multilayer Ceramic Capacitors
EMF316AB7106MLHT TAIYO-YUDEN-EMF316AB7106MLHT Datasheet
419Kb / 3P
   High Reliability (Automotive) Application Multilayer Ceramic Capacitors
EMF325B7224MNHT TAIYO-YUDEN-EMF325B7224MNHT Datasheet
417Kb / 3P
   High Reliability (Automotive) Application Multilayer Ceramic Capacitors
LMF325B7105KNHT TAIYO-YUDEN-LMF325B7105KNHT Datasheet
417Kb / 3P
   High Reliability (Automotive) Application Multilayer Ceramic Capacitors
TMF105B7472KVHF TAIYO-YUDEN-TMF105B7472KVHF Datasheet
401Kb / 3P
   High Reliability (Automotive) Application Multilayer Ceramic Capacitors
TMF105B7472MVHF TAIYO-YUDEN-TMF105B7472MVHF Datasheet
401Kb / 3P
   High Reliability (Automotive) Application Multilayer Ceramic Capacitors
LMF107B7105MAHT TAIYO-YUDEN-LMF107B7105MAHT Datasheet
279Kb / 2P
   High Reliability (Automotive) Application Multilayer Ceramic Capacitors
TMF105B7103KVHF TAIYO-YUDEN-TMF105B7103KVHF Datasheet
277Kb / 2P
   High Reliability (Automotive) Application Multilayer Ceramic Capacitors
TMF107B7104MAHT TAIYO-YUDEN-TMF107B7104MAHT Datasheet
277Kb / 2P
   High Reliability (Automotive) Application Multilayer Ceramic Capacitors
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com