データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FP50R07N2E4_B11 データシート(PDF) 2 Page - Infineon Technologies AG

部品番号 FP50R07N2E4_B11
部品情報  EconoPIM2 Modul mit Trench
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  INFINEON [Infineon Technologies AG]
ホームページ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

FP50R07N2E4_B11 データシート(HTML) 2 Page - Infineon Technologies AG

  FP50R07N2E4_B11 Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG FP50R07N2E4_B11 Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG FP50R07N2E4_B11 Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG FP50R07N2E4_B11 Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG FP50R07N2E4_B11 Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG FP50R07N2E4_B11 Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG FP50R07N2E4_B11 Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG FP50R07N2E4_B11 Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG FP50R07N2E4_B11 Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 12 page
background image
Datasheet
2
V3.0
2017-04-21
FP50R07N2E4_B11
IGBT,Wechselrichter/IGBT,Inverter
HöchstzulässigeWerte/MaximumRatedValues
Kollektor-Emitter-Sperrspannung
Collector-emittervoltage
Tvj = 25°C
VCES

650
 V
Kollektor-Dauergleichstrom
ContinuousDCcollectorcurrent
TC = 80°C, Tvj max = 175°C
TC = 25°C, Tvj max = 175°C
IC nom
IC

50
70
 A
A
PeriodischerKollektor-Spitzenstrom
Repetitivepeakcollectorcurrent
tP = 1 ms
ICRM

100
 A
Gate-Emitter-Spitzenspannung
Gate-emitterpeakvoltage
VGES

+/-20
 V
CharakteristischeWerte/CharacteristicValues
min.
typ.
max.
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung
Collector-emittersaturationvoltage
IC = 50 A, VGE = 15 V
IC = 50 A, VGE = 15 V
IC = 50 A, VGE = 15 V
VCE sat
1,55
1,70
1,75
1,95
V
V
V
Tvj = 25°C
Tvj = 125°C
Tvj = 150°C
Gate-Schwellenspannung
Gatethresholdvoltage
IC = 0,80 mA, VCE = VGE, Tvj = 25°C
VGEth
5,05
5,80
6,45
V
Gateladung
Gatecharge
VGE = -15 V ... +15 V
QG
0,50
µC
InternerGatewiderstand
Internalgateresistor
Tvj = 25°C
RGint
0,0
Eingangskapazität
Inputcapacitance
f = 1 MHz, Tvj = 25°C, VCE = 25 V, VGE = 0 V
Cies
3,10
nF
Rückwirkungskapazität
Reversetransfercapacitance
f = 1 MHz, Tvj = 25°C, VCE = 25 V, VGE = 0 V
Cres
0,095
nF
Kollektor-Emitter-Reststrom
Collector-emittercut-offcurrent
VCE = 650 V, VGE = 0 V, Tvj = 25°C
ICES
1,0
mA
Gate-Emitter-Reststrom
Gate-emitterleakagecurrent
VCE = 0 V, VGE = 20 V, Tvj = 25°C
IGES
100
nA
Einschaltverzögerungszeit,induktiveLast
Turn-ondelaytime,inductiveload
IC = 50 A, VCE = 300 V
VGE = ±15 V
RGon = 8,2
td on
0,023
0,023
0,023
µs
µs
µs
Tvj = 25°C
Tvj = 125°C
Tvj = 150°C
Anstiegszeit,induktiveLast
Risetime,inductiveload
IC = 50 A, VCE = 300 V
VGE = ±15 V
RGon = 8,2
tr
0,015
0,018
0,02
µs
µs
µs
Tvj = 25°C
Tvj = 125°C
Tvj = 150°C
Abschaltverzögerungszeit,induktiveLast
Turn-offdelaytime,inductiveload
IC = 50 A, VCE = 300 V
VGE = ±15 V
RGoff = 8,2
td off
0,18
0,20
0,205
µs
µs
µs
Tvj = 25°C
Tvj = 125°C
Tvj = 150°C
Fallzeit,induktiveLast
Falltime,inductiveload
IC = 50 A, VCE = 300 V
VGE = ±15 V
RGoff = 8,2
tf
0,055
0,06
0,06
µs
µs
µs
Tvj = 25°C
Tvj = 125°C
Tvj = 150°C
EinschaltverlustenergieproPuls
Turn-onenergylossperpulse
IC = 50 A, VCE = 300 V, LS = 30 nH
VGE = ±15 V, di/dt = 2800 A/µs (Tvj = 150°C)
RGon = 8,2
Eon
0,33
0,375
0,475
mJ
mJ
mJ
Tvj = 25°C
Tvj = 125°C
Tvj = 150°C
AbschaltverlustenergieproPuls
Turn-offenergylossperpulse
IC = 50 A, VCE = 300 V, LS = 30 nH
VGE = ±15 V, du/dt = 4200 V/µs (Tvj = 150°C)
RGoff = 8,2
Eoff
1,80
2,25
2,40
mJ
mJ
mJ
Tvj = 25°C
Tvj = 125°C
Tvj = 150°C
Kurzschlußverhalten
SCdata
VGE
≤ 15 V, VCC = 360 V
VCEmax = VCES -LsCE ·di/dt
ISC
240
190
A
A
Tvj = 25°C
Tvj = 150°C
tP
≤ 10 µs,
tP
≤ 10 µs,
Wärmewiderstand,ChipbisGehäuse
Thermalresistance,junctiontocase
proIGBT/perIGBT
RthJC
0,800 K/W
Wärmewiderstand,GehäusebisKühlkörper
Thermalresistance,casetoheatsink
proIGBT/perIGBT
λPaste=1W/(m·K)/λgrease=1W/(m·K)
RthCH
0,375
K/W
TemperaturimSchaltbetrieb
Temperatureunderswitchingconditions
Tvj op
-40
150
°C


同様の部品番号 - FP50R07N2E4_B11

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Infineon Technologies A...
FP50R07N2E4 INFINEON-FP50R07N2E4 Datasheet
746Kb / 12P
   EconoPIM2 Modul mit Trench
V3.0 2017-06-22
More results

同様の説明 - FP50R07N2E4_B11

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Infineon Technologies A...
FP50R12KT4_B11 INFINEON-FP50R12KT4_B11_13 Datasheet
835Kb / 12P
   EconoPIM2 Modul mit Trench
2013-10-16 revision:3.0
FP75R07N2E4_B11 INFINEON-FP75R07N2E4_B11 Datasheet
839Kb / 12P
   EconoPIM2 Modul mit Trench
2014-07-23 revision:2.1
FP25R12KT4_B11 INFINEON-FP25R12KT4_B11 Datasheet
824Kb / 12P
   EconoPIM2 Modul mit Trench
2013-11-25 revision:2.0
FP75R07N2E4 INFINEON-FP75R07N2E4 Datasheet
752Kb / 12P
   EconoPIM2 Modul mit Trench
V3.0 2017-06-22
FP50R12KT4 INFINEON-FP50R12KT4_13 Datasheet
645Kb / 11P
   EconoPIM2 Modul mit Trench
2013-11-04 revision:2.0
FP25R12KT4 INFINEON-FP25R12KT4_13 Datasheet
819Kb / 12P
   EconoPIM2 Modul mit Trench
2013-11-05 revision:3.0
FP50R07N2E4 INFINEON-FP50R07N2E4 Datasheet
746Kb / 12P
   EconoPIM2 Modul mit Trench
V3.0 2017-06-22
FP35R12KT4 INFINEON-FP35R12KT4_13 Datasheet
652Kb / 11P
   EconoPIM2 Modul mit Trench
2013-11-04 revision:2.0
FP35R12KT4_B15 INFINEON-FP35R12KT4_B15_13 Datasheet
832Kb / 12P
   EconoPIM2 Modul mit Trench
2013-11-04 revision:2.0
FP40R12KE3 INFINEON-FP40R12KE3_13 Datasheet
562Kb / 11P
   EconoPIM2 Modul mit Trench
2013-10-02 revision:3.2
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com