データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LM12454 データシート(PDF) 10 Page - List of Unclassifed Manufacturers

部品番号 LM12454
部品情報  General Purpose Controller Z84C15
Download  103 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
ホームページ  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

LM12454 データシート(HTML) 10 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button LM12454 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers LM12454 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers LM12454 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers LM12454 Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers LM12454 Datasheet HTML 10Page - List of Unclassifed Manufacturers LM12454 Datasheet HTML 11Page - List of Unclassifed Manufacturers LM12454 Datasheet HTML 12Page - List of Unclassifed Manufacturers LM12454 Datasheet HTML 13Page - List of Unclassifed Manufacturers LM12454 Datasheet HTML 14Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 103 page
background image
ITALIAN TECHNOLOGY
grifo®
Pagina 3
GPC® 150
Rel. 3.00
- Watch Dog resettabili da software visualizzati tramite LED.
- Circuiteria di back up per SRAM e RTC con batteria al Litio e connettore per eventuale
batteria esterna. Lo stato di carica é acquisibile via software.
- Unica tensione di alimentazione a 5Vdc, 260 mA.
- Vasta disponibilità di software di base e di ambienti di sviluppo che consentono di
poter utilizzare la scheda tramite un normale PC. Tra i pacchetti disponibili si possono
citare: FGDOS 150; PASCAL 80; CBZ 80; NSB8; RSD 150; HI TECH C 80; GET
80; DDS MICRO C 85; EMBEDDED PASCAL; NO ICE Z80; ecc.
SIO
Periferica in grado di gestire due linee per la comunicazione seriale. Il dispositivo può essere
utilizzato per la comunicazione con tutti i sistemi provvisti di una linea seriale bufferata in RS 232,
RS 422, RS 485 o Current Loop. Dal punto di vista software è infatti definibile la velocità di
comunicazione, la lunghezza della parola, il numero di stop bit, la parità e lo stato dei segnali di
handshake hardware. Il tutto avviene tramite una semplice programmazione di 4 registri allocati
nello spazio di I/O della CPU da un’apposita logica di controllo.
TIMER COUNTER
La sezione di timer counter di bordo é costituita dalla sezione CTC del microprocessore e dispone
di 4 canali ad 8 bit indipendenti e programmabili via software. La periferica é vista tramite 4 registri,
situati nello spazio di I/O dalla logica di controllo della scheda, con cui possono essere definite le
modalità di funzionamento (timer o counter, prescaler, trigger, ecc.) e l'eventuale generazione
d'interrupt. Due dei quattro canali sono usati come baud rate generator per le linee seriali.
LINEE DI I/O DEL PIO
Periferica in grado di gestire due port paralleli da 8 bit per un totale di 16 linee di I/O logico a livello
TTL, con direzionalità settabile a livello di bit. Tali linee di I/O hanno la possibilità di generare
interrupt. In questo modo una determinata condizione esterna può distogliere la CPU dalle normali
operazioni, in modo da rispondere sempre e prontamente a tutti gli eventi. Il PIO viene completamente
gestito via software tramite la programmazione di 4 registri situati nello spazio di I/O della CPU da
un’apposita logica di controllo.
REAL TIME CLOCK
Il modulo di Real Time Clock da montare su IC5 è grado di gestire ore, minuti, secondi, giorno del
mese, mese, anno e giorno della settimana in modo completamente autonomo. L'alimentazione del
componente è fornita dalla circuiteria di back up in modo da garantire la validità dei dati in ogni
condizione operative ed è completamente gestito via software, tramite la programmazione di 16
registri situati nello spazio di I/O della CPU da un’apposita logica di controllo. La sezione di RTC
può inoltre generare interrupt in corrispondenza di intervalli di tempo programmabili via software
in lodo da poter periodicamente distogliere la CPU dalle normali operazioni oppure periodicamente
risvegliarla dagli stati di halt, idle, stop mode.


同様の部品番号 - LM12454

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
National Semiconductor ...
LM12454 NSC-LM12454 Datasheet
991Kb / 43P
   12-Bit Sign Data Acquisition System with Self-Calibration
LM12454 NSC-LM12454 Datasheet
1Mb / 36P
   12-Bit Sign Data Acquisition System with Self-Calibration
logo
Texas Instruments
LM12454 TI1-LM12454 Datasheet
1Mb / 45P
[Old version datasheet]   LM12454/LM12458/LM12H458 12-Bit Sign Data Acquisition System with Self-Calibration
LM12454 TI1-LM12454 Datasheet
1Mb / 43P
[Old version datasheet]   12-Bit Sign Data Acquisition System
logo
National Semiconductor ...
LM12454CIV NSC-LM12454CIV Datasheet
991Kb / 43P
   12-Bit Sign Data Acquisition System with Self-Calibration
More results

同様の説明 - LM12454

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Holtek Semiconductor In...
HT7612 HOLTEK-HT7612_10 Datasheet
257Kb / 18P
   General Purpose PIR Controller
HT7612 HOLTEK-HT7612 Datasheet
276Kb / 18P
   General Purpose PIR Controller
HT761X HOLTEK-HT761X Datasheet
164Kb / 11P
   General Purpose PIR Controller
HT7612 HOLTEK-HT7612_11 Datasheet
298Kb / 20P
   General Purpose PIR Controller
HT761X HOLTEK-HT761X_09 Datasheet
154Kb / 12P
   General Purpose PIR Controller
logo
Siemens Semiconductor G...
PSB2121 SIEMENS-PSB2121 Datasheet
222Kb / 13P
   General-Purpose Power Controller
logo
Holtek Semiconductor In...
HT7610A HOLTEK-HT7610A_13 Datasheet
181Kb / 13P
   General Purpose PIR Controller
HT7612 HOLTEK-HT7612_12 Datasheet
3Mb / 23P
   General Purpose PIR Controller
logo
Linear Technology
LT1725 LINER-LT1725_15 Datasheet
264Kb / 28P
   General Purpose Isolated Flyback Controller
LT1725 LINER-LT1725 Datasheet
189Kb / 28P
   General Purpose Isolated Flyback Controller
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com