データシートサーチシステム |
|
LM12458 データシート(PDF) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
LM12458 データシート(HTML) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
2 / 103 page Via dell' Artigiano, 8/6 40016 San Giorgio di Piano (Bologna) ITALY E-mail: grifo@grifo.it http://www.grifo.it http://www.grifo.com Tel. +39 051 892.052 (r.a.) FAX: +39 051 893.661 , GPC®, grifo®, sono marchi registrati della ditta grifo® grifo® ITALIAN TECHNOLOGY MANUALE TECNICO GPC ® 150 General Purpose Controller Z84C15 GPC ® 150 Edizione 3.00 Rel. 23 Febbraio 2000 Formato singola Europa da 100x160mm con interfaccia per il BUS industriale Abaco®; CPU CMOS 84C15 con quarzo da 32 MHz; fino a 512K EPROM o FLASH EPROM e fino a 512K SRAM; RAM/ROM disk gestite tramite FGDOS; EEPROM seriale fino a 8 K; FLASH EPROM seriale disponibile in diversi formati, fino ad un massimo di 4 M; dip Switch da 8 vie e jumper di configurazione leggibili da software; 1 LED di attività; 2 linee seriali in RS 232 di cui una settabile in RS 422, RS 485 o Current Loop, supporto per protocolli HDLC, SDLC, ecc. con baud rate fino a 115 KBaud; 40 linee di I/O TTL; 4 timer counter; 8 linee di A/D Converter con Sample & Hold, 5,5 µs, range 0÷2,5V con possibilità di lavorare in differenziale(±2,5V), 12 bits+segno, oltre 140.000 conversioni al secondo, sequencer interno, funzione di Self Calibration e programmazione del Conversion Rates, possibilità di monitorare autonomamente un ingresso analogico generando un INT; circuiteria di power failure in grado di generare interrupt; Real Time Clock in grado di gestire giorno, mese, anno, giorno della settimana, ore, minuti, secondi e di generare un INT con cadenze definibili da software; Watch Dog resettabili da software visualizzati tramite LED; circuiteria di back up per RAM e RTC con batteria al Litio e connettore per eventuale batteria esterna; unica tensione di alimentazione a 5Vdc, 260 mA; vasta disponibilità di software di base e di ambienti di sviluppo che consentono di poter utilizzare la scheda tramite un normale PC, tra i pacchetti disponibili si possono citare: FGDOS 150; PASCAL 80; CBZ 80; NSB8; RSD 150; HI TECH C 80; GET 80; DDS MICRO C 85; EMBEDDED PASCAL; NO ICE Z80; ecc. |
同様の部品番号 - LM12458 |
|
同様の説明 - LM12458 |