データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AON6560 データシート(PDF) 3 Page - Alpha & Omega Semiconductors

部品番号 AON6560
部品情報  30V N-Channel AlphaMOS
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AOSMD [Alpha & Omega Semiconductors]
ホームページ  http://www.aosmd.com
Logo AOSMD - Alpha & Omega Semiconductors

AON6560 データシート(HTML) 3 Page - Alpha & Omega Semiconductors

  AON6560 Datasheet HTML 1Page - Alpha & Omega Semiconductors AON6560 Datasheet HTML 2Page - Alpha & Omega Semiconductors AON6560 Datasheet HTML 3Page - Alpha & Omega Semiconductors AON6560 Datasheet HTML 4Page - Alpha & Omega Semiconductors AON6560 Datasheet HTML 5Page - Alpha & Omega Semiconductors AON6560 Datasheet HTML 6Page - Alpha & Omega Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
TYPICAL ELECTRICAL AND THERMAL CHARACTERISTICS
0
20
40
60
80
100
0
1
2
3
4
5
V
GS(Volts)
Figure 2: Transfer Characteristics (Note E)
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
0
5
10
15
20
25
30
I
D (A)
Figure 3: On-Resistance vs. Drain Current and Gate
0.8
1
1.2
1.4
1.6
0
25
50
75
100
125
150
175
Temperature (°C)
Figure 4: On-Resistance vs. Junction Temperature
V
GS=4.5V
I
D=20A
V
GS=10V
I
D=20A
25
°
C
125
°
C
V
DS=5V
V
GS=4.5V
V
GS=10V
0
20
40
60
80
100
0
1
2
3
4
5
V
DS (Volts)
Figure 1: On-Region Characteristics (Note E)
V
GS=2.5V
2.8V
4.5V
10V
3V
D
Figure 3: On-Resistance vs. Drain Current and Gate
Voltage (Note E)
1.0E-05
1.0E-04
1.0E-03
1.0E-02
1.0E-01
1.0E+00
1.0E+01
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
V
SD (Volts)
Figure 6: Body-Diode Characteristics (Note E)
25
°
C
125
°
C
Figure 4: On-Resistance vs. Junction Temperature
(Note E)
0
0.4
0.8
1.2
1.6
2
2
4
6
8
10
V
GS (Volts)
Figure 5: On-Resistance vs. Gate-Source Voltage
(Note E)
I
D=20A
25
°
C
125
°
C
Rev.1.0: January 2015
www.aosmd.com
Page 3 of 6


同様の部品番号 - AON6560

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AON6564 AOSMD-AON6564 Datasheet
461Kb / 6P
   30V N-Channel AlphaMOS
AON6566 AOSMD-AON6566 Datasheet
456Kb / 6P
   30V N-Channel AlphaMOS
More results

同様の説明 - AON6560

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AOI518 AOSMD-AOI518 Datasheet
315Kb / 6P
   30V N-Channel AlphaMOS
AON6754 AOSMD-AON6754 Datasheet
292Kb / 6P
   30V N-Channel AlphaMOS
AON7752 AOSMD-AON7752 Datasheet
285Kb / 6P
   30V N-Channel AlphaMOS
AON6508 AOSMD-AON6508 Datasheet
295Kb / 6P
   30V N-Channel AlphaMOS
AON6760 AOSMD-AON6760 Datasheet
318Kb / 6P
   30V N-Channel AlphaMOS
AON7536 AOSMD-AON7536 Datasheet
266Kb / 6P
   30V N-Channel AlphaMOS
AON6594 AOSMD-AON6594 Datasheet
363Kb / 6P
   30V N-Channel AlphaMOS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com