データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AON6760 データシート(PDF) 6 Page - Alpha & Omega Semiconductors

部品番号 AON6760
部品情報  30V N-Channel AlphaMOS
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AOSMD [Alpha & Omega Semiconductors]
ホームページ  http://www.aosmd.com
Logo AOSMD - Alpha & Omega Semiconductors

AON6760 データシート(HTML) 6 Page - Alpha & Omega Semiconductors

  AON6760 Datasheet HTML 1Page - Alpha & Omega Semiconductors AON6760 Datasheet HTML 2Page - Alpha & Omega Semiconductors AON6760 Datasheet HTML 3Page - Alpha & Omega Semiconductors AON6760 Datasheet HTML 4Page - Alpha & Omega Semiconductors AON6760 Datasheet HTML 5Page - Alpha & Omega Semiconductors AON6760 Datasheet HTML 6Page - Alpha & Omega Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 6 page
background image
AON6760
-
+
VDC
Ig
Vds
DUT
-
+
VDC
Vgs
Vgs
10V
Qg
Qgs
Qgd
Charge
Gate Charge Test Circuit & Waveform
-
+
VDC
DUT
Vdd
Vgs
Vds
Vgs
RL
Rg
Vgs
Vds
10%
90%
Resistive Switching Test Circuit & Waveforms
t
tr
d(on)
t
on
t
d(off)
t f
t
off
Id
+
L
Vds
BV
Unclamped Inductive Switching (UIS) Test Circuit & Waveforms
Vds
DSS
2
E
= 1/2 LI
AR
AR
Vdd
Vgs
Vgs
Rg
DUT
-
+
VDC
Vgs
Id
Vgs
I
Ig
Vgs
-
+
VDC
DUT
L
Vgs
Vds
Isd
Isd
Diode Recovery Test Circuit & Waveforms
Vds -
Vds +
I F
AR
dI/dt
I RM
rr
Vdd
Vdd
Q
= - Idt
t
rr
Rev.1.0: November 2013
www.aosmd.com
Page 6 of 6


同様の部品番号 - AON6760

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AON6764 AOSMD-AON6764 Datasheet
248Kb / 6P
   30V N-Channel SRFET
More results

同様の説明 - AON6760

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AOI518 AOSMD-AOI518 Datasheet
315Kb / 6P
   30V N-Channel AlphaMOS
AON6754 AOSMD-AON6754 Datasheet
292Kb / 6P
   30V N-Channel AlphaMOS
AON7752 AOSMD-AON7752 Datasheet
285Kb / 6P
   30V N-Channel AlphaMOS
AON6508 AOSMD-AON6508 Datasheet
295Kb / 6P
   30V N-Channel AlphaMOS
AON7536 AOSMD-AON7536 Datasheet
266Kb / 6P
   30V N-Channel AlphaMOS
AON6594 AOSMD-AON6594 Datasheet
363Kb / 6P
   30V N-Channel AlphaMOS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com