データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

EM-6022P データシート(PDF) 3 Page - Soberton Inc.

部品番号 EM-6022P
部品情報  Electret Condenser Microphone
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SOBERTON [Soberton Inc.]
ホームページ  http://www.soberton.com
Logo SOBERTON - Soberton Inc.

EM-6022P データシート(HTML) 3 Page - Soberton Inc.

  EM-6022P Datasheet HTML 1Page - Soberton Inc. EM-6022P Datasheet HTML 2Page - Soberton Inc. EM-6022P Datasheet HTML 3Page - Soberton Inc. EM-6022P Datasheet HTML 4Page - Soberton Inc. EM-6022P Datasheet HTML 5Page - Soberton Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
MEASUREMENT SETUP DRAWING
PRODUCT EXTERNAL VIEW AND DIMENSION
Unit : mm
EXPLODED DRAWING AND MATERIAL TABLE
PAGE 3/5
MODEL: EM-6022P
PRODUCT: Electret Condenser Microphone
Name
Material
Quantity
Remark
1
Dustproof gauze
Non-weave cloth
1
2
Case
Al-Mg alloy
1
3
Diaphragm
1
4
Spacer
1
5
Electret plate
1
6
Chamber
1
7
Copper ring
1
8
PCB
1
9
FET
1
10
PIN
2
11
Chip capacitor
2
10+33pF


同様の部品番号 - EM-6022P

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Soberton Inc.
EM-6022 SOBERTON-EM-6022 Datasheet
267Kb / 5P
   Electret Condenser Microphone
EM-6022S SOBERTON-EM-6022S Datasheet
1Mb / 1P
   EM6022-BC, EM6022S-BC, & EM6022P-BC Omnidirectional Back Electret Condenser Microphone
More results

同様の説明 - EM-6022P

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
CUI INC
CMC-6027-42L100 CUI-CMC-6027-42L100 Datasheet
1Mb / 4P
   ELECTRET CONDENSER MICROPHONE
CMC-6036-40T CUI-CMC-6036-40T Datasheet
496Kb / 4P
   ELECTRET CONDENSER MICROPHONE
CMC-4012-40P CUI-CMC-4012-40P Datasheet
575Kb / 4P
   ELECTRET CONDENSER MICROPHONE
CMC-4015-25T CUI-CMC-4015-25T Datasheet
480Kb / 4P
   ELECTRET CONDENSER MICROPHONE
CMA-6542PF CUI-CMA-6542PF Datasheet
851Kb / 4P
   electret condenser microphone
CMC-2242PBL-A CUI-CMC-2242PBL-A Datasheet
1Mb / 4P
   electret condenser microphone
CMC-2742PBJ-A CUI-CMC-2742PBJ-A Datasheet
961Kb / 4P
   electret condenser microphone
CMR-2747PB-A CUI-CMR-2747PB-A Datasheet
1Mb / 4P
   electret condenser microphone
logo
Soberton Inc.
EM-9745 SOBERTON-EM-9745 Datasheet
437Kb / 5P
   Electret Condenser Microphone
logo
CUI INC
CMC-9745-L100 CUI-CMC-9745-L100 Datasheet
433Kb / 4P
   ELECTRET CONDENSER MICROPHONE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com