データシートサーチシステム
Selected language   Japanese  ▼
品番検索
         詳細検索


HCPL0630 データシート(Datasheet) 6 Page - Fairchild Semiconductor

部品番号. HCPL0630
部品情報  High Speed-10 MBit/s Logic Gate Optocouplers
ダウンロード  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo 

 6 page
background image
6
www.fairchildsemi.com
HCPL0600, HCPL0601, HCPL0611, HCPL0630, HCPL0631, HCPL0661 Rev. 1.0.1
Typical Performance Curves (HCPL0600 and HCPL0601 only)
Fig. 1 Forward Current vs. Input Forward Voltage
VF - FORWARD VOLTAGE (V)
Fig. 2 Output Voltage vs. Forward Current
Fig. 3 Input Threshold Current vs. Temperature
TA - TEMPERATURE (˚C)
TA - TEMPERATURE (˚C)
Fig. 4 High Level Output Current vs. Temperature
IF - FORWARD INPUT CURRENT (mA)
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
0.001
0.01
0.1
1
10
100
TA = 85°C
TA = 70°C
TA = 25°C
TA = 0°C
TA = -40°C
012345
0
1
2
3
4
5
6
TA = 25°C
VCC = 5V
RL = 350Ω
RL = 1kΩ
-40
-20
0
20
406080
100
0
1
2
3
4
5
VCC = 5V
VO = 0.6V
RL = 350Ω
RL = 1KΩ
-40
-20
0
20
406080
100
0
2
4
6
8
10
12
14
16
VO = VCC = 5.5V
VE = 2V
IF = 250 µA




Html ページ

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 


Datasheet Download



関連電子部品番号

部品番号コンポーネントの説明Html Viewメーカー
6N137HIGH SPEED-10 MBit/s LOGIC GATE OPTOCOUPLERS 1 2 3 4 5 MoreQT Optoelectronics
6N137HIGH SPEED-10 MBit/s LOGIC GATE OPTOCOUPLERS 1 2 3 4 5 MoreFairchild Semiconductor
HCPL-0600HIGH SPEED-10 MBit/s LOGIC GATE OPTOCOUPLERS 1 2 3 4 5 MoreFairchild Semiconductor
FOD260LLVTTL/LVCMOS 3.3V High Speed-10 MBit/s Logic Gate Optocouplers 1 2 3 4 5 MoreFairchild Semiconductor
HCPL2201Very High CMR Wide VCC Logic Gate Optocouplers 1 2 3 4 5 MoreAgilent(Hewlett-Packard)
6N134Hermetically Sealed High Speed High CMR Logic Gate Optocouplers 1 2 3 4 5 MoreAgilent(Hewlett-Packard)
HCPL-2201Very High CMR Wide VCC Logic Gate Optocouplers 1 2 3 4 5 MoreAgilent(Hewlett-Packard)
HCPL-240020 MBd High CMR Logic Gate Optocouplers 1 2 3 4 5 MoreAgilent(Hewlett-Packard)
HCPL-540XHermetically Sealed Very High Speed Logic Gate Optocouplers 1 2 3 4 5 MoreAgilent(Hewlett-Packard)

リンク URL

ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ]  

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   ブックマーク   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl