データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SUD40N10-25 データシート(PDF) 4 Page - Vishay Siliconix

部品番号 SUD40N10-25
部品情報  N-Channel 100-V (D-S) 175C MOSFET
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SUD40N10-25 データシート(HTML) 4 Page - Vishay Siliconix

  SUD40N10-25 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SUD40N10-25 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SUD40N10-25 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SUD40N10-25 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
SUD40N10-25
Vishay Siliconix
New Product
www.vishay.com
S FaxBack 408-970-5600
2-4
Document Number: 71140
S–00171—Rev. A, 14-Feb-00
TYPICAL CHARACTERISTICS (25_C UNLESS NOTED)
0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
–50
–25
0
25
50
75
100
125
150
175
On-Resistance vs. Junction Temperature
Source-Drain Diode Forward Voltage
TJ – Junction Temperature (_C)
VSD – Source-to-Drain Voltage (V)
100
10
1
0.3
0.6
0.9
1.2
VGS = 10 V
ID = 40 A
TJ = 25_C
TJ = 175_C
0
THERMAL RATINGS
Safe Operating Area
VDS – Drain-to-Source Voltage (V)
10
0.1
0.1
1
10
1000
Limited by rDS(on)
1
100
TC = 25_C
Single Pulse
Normalized Thermal Transient Impedance, Junction-to-Case
Square Wave Pulse Duration (sec)
2
1
0.1
0.01
10–4
10–3
10–2
10–1
110
Maximum Avalanche Drain Current
vs. Case Temperature
TC – Case Temperature (_C)
0
10
20
30
40
50
0
25
50
75
100
125
150
175
0.2
0.1
Duty Cycle = 0.5
10 ms
100 ms
1 s, dc
30
100
ms
10
ms
100
1 ms
0.05
0.02
Single Pulse


同様の部品番号 - SUD40N10-25

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SUD40N10-25 VISHAY-SUD40N10-25 Datasheet
151Kb / 7P
   N-Channel 100-V (D-S) 175 MOSFET
Rev. E, 04-Aug-08
SUD40N10-25 VISHAY-SUD40N10-25 Datasheet
168Kb / 8P
   N-Channel 100-V (D-S) 175 째C MOSFET
01-Jan-2022
logo
VBsemi Electronics Co.,...
SUD40N10-25-E3 VBSEMI-SUD40N10-25-E3 Datasheet
983Kb / 8P
   N-Channel 100-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SUD40N10-25 VISHAY-SUD40N10-25_17 Datasheet
151Kb / 7P
   N-Channel 100-V (D-S) 175 MOSFET
Rev. E, 04-Aug-08
SUD40N10-25 VISHAY-SUD40N10-25_V01 Datasheet
168Kb / 8P
   N-Channel 100-V (D-S) 175 째C MOSFET
01-Jan-2022
More results

同様の説明 - SUD40N10-25

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SUP60N10-16L VISHAY-SUP60N10-16L_16 Datasheet
53Kb / 6P
   N-Channel 100-V (D-S) 175C MOSFET
Rev. B, 31-Mar-03
SUM60N10-17 VISHAY-SUM60N10-17 Datasheet
173Kb / 3P
   N-Channel 100-V (D-S) 175C MOSFET
09-Jun-04
SUD06N10-225L VISHAY-SUD06N10-225L Datasheet
61Kb / 4P
   N-Channel 100-V (D-S) 175C MOSFET
Rev. A, 17-Jul-00
SUM40N10-30 VISHAY-SUM40N10-30 Datasheet
42Kb / 5P
   N-Channel 100-V (D-S) 175C MOSFET
Rev. A, 24-Mar-03
SUM40N02-12P VISHAY-SUM40N02-12P Datasheet
59Kb / 5P
   N-Channel 20-V (D-S) 175C MOSFET
Rev. D, 20-Dec-0
SUR70N02-04P VISHAY-SUR70N02-04P Datasheet
79Kb / 4P
   N-Channel 20-V (D-S) 175C MOSFET
Rev. A, 19-Jan-04
SUD50N03-07AP VISHAY-SUD50N03-07AP Datasheet
51Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) 175C MOSFET
Rev. C, 16-Jun-03
SUM110N05-06L VISHAY-SUM110N05-06L Datasheet
59Kb / 5P
   N-Channel 55-V (D-S), 175C MOSFET
Rev. B, 15-Nov-04
SUP90N06-05L VISHAY-SUP90N06-05L Datasheet
59Kb / 5P
   N-Channel 60-V (D-S) 175C MOSFET
Rev. A, 09-Aug-04
SUD40N02-08 VISHAY-SUD40N02-08_09 Datasheet
73Kb / 5P
   N-Channel 20-V (D-S), 175C MOSFET
Rev. B, 18-Aug-03
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com