データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

HSFPAR303A データシート(PDF) 1 Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD.

部品番号 HSFPAR303A
部品情報  Force Sensor UNIT
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ALPS [ALPS ELECTRIC CO.,LTD.]
ホームページ  http://www.alps.com
Logo ALPS - ALPS ELECTRIC CO.,LTD.

HSFPAR303A データシート(HTML) 1 Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD.

  HSFPAR303A Datasheet HTML 1Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD. HSFPAR303A Datasheet HTML 2Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD. HSFPAR303A Datasheet HTML 3Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD. HSFPAR303A Datasheet HTML 4Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD. HSFPAR303A Datasheet HTML 5Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD. HSFPAR303A Datasheet HTML 6Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD. HSFPAR303A Datasheet HTML 7Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD. HSFPAR303A Datasheet HTML 8Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD. HSFPAR303A Datasheet HTML 9Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 14 page
background image
DOCUMENT No. : HSFPAR303A
1. 弊社製品番号
HSFPAR303A
ALPS product No.
2. 製品概要
General description
3.製品の特徴
Feature
- Small Unit size
Unit size : 4.0mm x 2.6mm x 2.06mmt
- Supply Voltage
1.5 ~ 3.6V
- Measurement Range
7N
- High Sensitivity
3.7mV/V/N
- Good Linearity
< 3%FS
- High Durability
No characteristics change after 1 million cycles.
- High impact resistance
This sensor can withstand the impact force of up to 200N.
DSGD.
Y.Watanabe
CHKD.
E.Umetsu
APPD.
A.Tondokoro
Rev.1.4
(Page 1/14)
Force Sensor UNIT
HSFPAR303A
Data sheet
本製品は、シリコンダイアフラム上にピエゾ抵抗が形成されており、荷重が加わるとダイ
アフラムが撓むことでピエゾ抵抗に応力が発生し、抵抗率が変化するピエゾ抵抗効果を
利用した荷重センサ。
・This product is a force sensor using effect of piezo resistive bridge circuit formed on silicon
diaphragm.
・Piezo resistance is changed according to strain by applying force to the diaphragm.
2017-02-24
2017-02-24
SYMB.
CHANGE RECORD
DATE
APPD.
2017-02-24
CHKD.
DSGD.
ALPS ELECTRIC CO.,LTD.
ALPS ELECTRIC CO.,LTD.


同様の部品番号 - HSFPAR303A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ALPS ELECTRIC CO.,LTD.
HSFPAR ALPS-HSFPAR Datasheet
250Kb / 1P
   Force Sensor
HSFPAR003A ALPS-HSFPAR003A Datasheet
1Mb / 19P
   Force Sensor
More results

同様の説明 - HSFPAR303A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ALPS ELECTRIC CO.,LTD.
HSFPAR003A ALPS-HSFPAR003A Datasheet
1Mb / 19P
   Force Sensor
logo
HOKURIKU ELECTRIC INDUS...
HFD-500S HOKURIKU-HFD-500S Datasheet
159Kb / 1P
   Force Sensor
logo
ALPS ELECTRIC CO.,LTD.
HSFPAR ALPS-HSFPAR Datasheet
250Kb / 1P
   Force Sensor
logo
List of Unclassifed Man...
2D140 ETC-2D140 Datasheet
52Kb / 1P
   SWITCH-UNIT LIGHT FORCE
logo
KISTLER INSTRUMENT CORP...
913XCA-SET KISTLER-913XCA-SET Datasheet
305Kb / 3P
   Piezoelectric force sensor kit SlimLine Piezoelectric force sensor kit
logo
Sensortechnics GmbH
FSS1500NST SENSORTECHNICS-FSS1500NST Datasheet
90Kb / 3P
   Low profile force sensor
logo
Honeywell Solid State E...
FSS-SMT HONEYWELL-FSS-SMT_13 Datasheet
362Kb / 4P
   Low Profile Force Sensor
FSS-SMT HONEYWELL-FSS-SMT Datasheet
213Kb / 6P
   Low Profile Force Sensor
logo
Sensortechnics GmbH
RFU15001P SENSORTECHNICS-RFU15001P Datasheet
50Kb / 3P
   Low profile force sensor
logo
KISTLER INSTRUMENT CORP...
9306A KISTLER-9306A Datasheet
1Mb / 5P
   6-Axis Force/Torque Sensor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com