データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

HSHCAA106E データシート(PDF) 4 Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD.

部品番号 HSHCAA106E
部品情報  Humidity Sensor
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ALPS [ALPS ELECTRIC CO.,LTD.]
ホームページ  http://www.alps.com
Logo ALPS - ALPS ELECTRIC CO.,LTD.

HSHCAA106E データシート(HTML) 4 Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD.

  HSHCAA106E Datasheet HTML 1Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD. HSHCAA106E Datasheet HTML 2Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD. HSHCAA106E Datasheet HTML 3Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD. HSHCAA106E Datasheet HTML 4Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD. HSHCAA106E Datasheet HTML 5Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD. HSHCAA106E Datasheet HTML 6Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD. HSHCAA106E Datasheet HTML 7Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
(Page 4/ )
4-3.
推奨回路
推奨回路
推奨回路
推奨回路
Recomendation Circuit
HSHCAA106E
MPU(Micro Computer)
(Humidity sensor)
R3=200Ω (
お客様での必須部品となります。
/ The indispensable parts which a customer mounts )
*1.
センサーの接続検出用途でプルダウン抵抗
(Rp)
が必要な場合、抵抗器は
10MΩ
以上が推奨です。
センサ-の出力インピーダンスが28kΩで、高インピーダンスの為です。
When Pull-down Resister
Rp) is needed by disconnection detection of the sensor,
connection by resistance of 10Mohm or more is recommended.
Sensor output impedance is 28kohm.It is high impedance.
*2.
センサー出力はレシオメトリック仕様なので、
MPC
"Reference VDD"
の電圧変動を
"Output Voltage"
に反映させる処理を行うことをお勧めします。それにより、電源電圧の変動をキャンセルできます。
Since The Humidity sensor output is ratio metric specification, It recommends reflecting
the voltage variation of "Reference VDD" on "Output Voltage" by processing of MPC.
It is possible for cancering the power supply voltage variation.
4-4.
電源電圧立上りシーケンス
電源電圧立上りシーケンス
電源電圧立上りシーケンス
電源電圧立上りシーケンス
Power up sequence
電源電圧
Vdd
は印加開始後、
tr(4.95V)
1msec
以下で
4.95V
以上となるように
供給ください。
After applying the power supply, Vdd must become 4.95V or more within tr(4.95V) < 1ms .
4.95V
Vdd
Time
tr(4.95V)
< 1ms
Stabillzed Power
Supply DC+5V
3pin
2pin
1pin
4pin
user pin
Reference VDD(*2
Output Voltage
GND
R3
Rp(*1


同様の部品番号 - HSHCAA106E

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ALPS ELECTRIC CO.,LTD.
HSHCAA114A ALPS-HSHCAA114A Datasheet
1Mb / 7P
   Humidity Sensor
More results

同様の説明 - HSHCAA106E

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
TDK Electronics
CHS-CGC5-28 TDK-CHS-CGC5-28 Datasheet
175Kb / 11P
   Humidity Sensor
logo
ALPS ELECTRIC CO.,LTD.
HSHCAA114A ALPS-HSHCAA114A Datasheet
1Mb / 7P
   Humidity Sensor
logo
Vishay Siliconix
238169190001 VISHAY-238169190001 Datasheet
135Kb / 2P
   Humidity Sensor
Revision: 24-Jun-09
232269190001 VISHAY-232269190001 Datasheet
122Kb / 1P
   Humidity Sensor
Revision: 10-Oct-03
logo
ALPS ELECTRIC CO.,LTD.
HSHCAA006A ALPS-HSHCAA006A Datasheet
356Kb / 10P
   Humidity Sensor
logo
RFE international
HCZ-H6 RFE-HCZ-H6 Datasheet
215Kb / 2P
   HUMIDITY SENSOR
logo
Amphenol Corporation
HS30P AMPHENOL-HS30P Datasheet
195Kb / 4P
   Humidity sensor
logo
Humirel
HS1101LF HUMIREL-HS1101LF Datasheet
242Kb / 4P
   RELATIVE HUMIDITY SENSOR
logo
HOKURIKU ELECTRIC INDUS...
E1321AA HOKURIKU-E1321AA Datasheet
75Kb / 1P
   Relative Humidity Sensor
logo
Innovative Sensor Techn...
MK33 IST-MK33 Datasheet
782Kb / 5P
   Capacitive Humidity Sensor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com