データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

HSHCAL001B データシート(PDF) 16 Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD.

部品番号 HSHCAL001B
部品情報  Digtal Humidity Sensor
Download  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ALPS [ALPS ELECTRIC CO.,LTD.]
ホームページ  http://www.alps.com
Logo ALPS - ALPS ELECTRIC CO.,LTD.

HSHCAL001B データシート(HTML) 16 Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD.

Back Button HSHCAL001B Datasheet HTML 12Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD. HSHCAL001B Datasheet HTML 13Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD. HSHCAL001B Datasheet HTML 14Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD. HSHCAL001B Datasheet HTML 15Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD. HSHCAL001B Datasheet HTML 16Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD. HSHCAL001B Datasheet HTML 17Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD. HSHCAL001B Datasheet HTML 18Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD. HSHCAL001B Datasheet HTML 19Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD. HSHCAL001B Datasheet HTML 20Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 16 / 21 page
background image
(Page 16/ )
4-14.
その他の機能
その他の機能
その他の機能
その他の機能
Other functions
4-14-1.
ソフトウェアリセット 
Software reset
本製品は、ソフトウェアリセット機能を持っている。
ソフトウェアリセットは、アクションコマンド
"REST"
を受信したとき、以下の動作を行う。
This product has a Software reset function.
Software reset performs the following operations, when action command "REST" is received.
Figure 15. Software reset
4-14-2.
セルフテスト
Self test
本製品は、セルフテスト機能を持つ。
このセルフテストは、マスターデバイスが本製品の通信及び、デジタル部分の正常動作を確認するものである。
This product has a Self test function.
As for this self test, a master device checks communication of this product,
and normal operation of a digital portion.
Figure 16. Self test
マスターデバイスは、次項を確認することで、本製品のデジタル部分が正しく動作していることを確認できる。
A master device is checking the following and can check that the digital portion of this product
is operating correctly.
1. "STST"
を送信する前に、
"STR.STB"
55h
となっていること。
2. "STST"
を送信した後に、
"STR.STB"
AAh
となっていること。
3. "STR.STB"
を読み込んだ後に、
"STR.STB"
55h
となっていること。
1.
 
"STR.STB" should be 55h before transmitting "STST".
2.
 
"STR.STB" should be AAh after transmitting "STST".
3.
 
"STR.STB" should be 55h after reading "STR.STB."
Start OSC
Reset Register
Read ROM
Set Register
STR.STB = Aah
STR.STB = 55h
Stop OSC
Defoult Mode
Detect AC "REST"
Default Mode
Detect AC "REST"
Host Read STB
END
Yes
No


同様の部品番号 - HSHCAL001B

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ALPS ELECTRIC CO.,LTD.
HSHCAL101B ALPS-HSHCAL101B Datasheet
799Kb / 19P
   Digtal Humidity Sensor
More results

同様の説明 - HSHCAL001B

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ALPS ELECTRIC CO.,LTD.
HSHCAL101B ALPS-HSHCAL101B Datasheet
799Kb / 19P
   Digtal Humidity Sensor
logo
TDK Electronics
CHS-CGC5-28 TDK-CHS-CGC5-28 Datasheet
175Kb / 11P
   Humidity Sensor
logo
ALPS ELECTRIC CO.,LTD.
HSHCAA114A ALPS-HSHCAA114A Datasheet
1Mb / 7P
   Humidity Sensor
logo
Vishay Siliconix
238169190001 VISHAY-238169190001 Datasheet
135Kb / 2P
   Humidity Sensor
Revision: 24-Jun-09
232269190001 VISHAY-232269190001 Datasheet
122Kb / 1P
   Humidity Sensor
Revision: 10-Oct-03
logo
ALPS ELECTRIC CO.,LTD.
HSHCAA106E ALPS-HSHCAA106E Datasheet
331Kb / 7P
   Humidity Sensor
HSHCAA006A ALPS-HSHCAA006A Datasheet
356Kb / 10P
   Humidity Sensor
logo
RFE international
HCZ-H6 RFE-HCZ-H6 Datasheet
215Kb / 2P
   HUMIDITY SENSOR
logo
Amphenol Corporation
HS30P AMPHENOL-HS30P Datasheet
195Kb / 4P
   Humidity sensor
logo
Humirel
HS1101LF HUMIREL-HS1101LF Datasheet
242Kb / 4P
   RELATIVE HUMIDITY SENSOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com