データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SJ246 データシート(PDF) 7 Page - Hitachi Semiconductor

部品番号 2SJ246
部品情報  SILICON P-CHANNEL MOS FET
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  HITACHI [Hitachi Semiconductor]
ホームページ  http://www.renesas.com/eng
Logo HITACHI - Hitachi Semiconductor

2SJ246 データシート(HTML) 7 Page - Hitachi Semiconductor

  2SJ246 Datasheet HTML 1Page - Hitachi Semiconductor 2SJ246 Datasheet HTML 2Page - Hitachi Semiconductor 2SJ246 Datasheet HTML 3Page - Hitachi Semiconductor 2SJ246 Datasheet HTML 4Page - Hitachi Semiconductor 2SJ246 Datasheet HTML 5Page - Hitachi Semiconductor 2SJ246 Datasheet HTML 6Page - Hitachi Semiconductor 2SJ246 Datasheet HTML 7Page - Hitachi Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 7 page
background image
3
1
0.3
0.1
0.03
0.01
10 µ
100 µ
1 m
10 m
Pulse Width
PW (s)
100 m
1
10
DM
P
PW
T
D =
PW
T
ch – c(t) = s (t) •
ch – c
ch – c = 6.25 °C/W, Tc = 25 °C
θ
γ
θ
θ
D = 1
0.5
0.2
0.01
0.02
0.1
0.05
1 shot
Pulse
Tc = 25°C
Normal Transient Thermal Impedance vs. Pulse Width
Vin Monitor
D.U.T.
Vin
–10 V
R L
V
= –30 V
DD
t
t (on)
Vin
90%
90%
10%
10%
Vout
t (off)
Vout
Monitor
50
90%
10%
t f
r
Switching Time Test Circuit Waveform
dd
.
.
2SJ246 L , 2SJ246 S


同様の部品番号 - 2SJ246

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
2SJ240 TOSHIBA-2SJ240 Datasheet
331Kb / 5P
   Field Effect Transistor Silicon P Channel MOS Type (L²-T-MOS IV) High Speed, High Current DC-DC Converter, Relay Drive and Motor Drive Applications
logo
NEC
2SJ243 NEC-2SJ243 Datasheet
61Kb / 6P
   P-CHANNEL MOS FET FOR SWITCHING
logo
Renesas Technology Corp
2SJ243 RENESAS-2SJ243 Datasheet
860Kb / 7P
   MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
1996
logo
Hitachi Semiconductor
2SJ244 HITACHI-2SJ244 Datasheet
45Kb / 8P
   Silicon P-Channel MOS FET
logo
Renesas Technology Corp
2SJ244 RENESAS-2SJ244 Datasheet
76Kb / 7P
   Silicon P Channel MOS FET
More results

同様の説明 - 2SJ246

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Hitachi Semiconductor
2SJ221 HITACHI-2SJ221 Datasheet
48Kb / 8P
   Silicon P-Channel MOS FET
2SJ363 HITACHI-2SJ363 Datasheet
37Kb / 7P
   Silicon P-Channel MOS FET
2SJ386 HITACHI-2SJ386 Datasheet
38Kb / 7P
   Silicon P-Channel MOS FET
logo
Renesas Technology Corp
2SJ181(L) RENESAS-2SJ181(L)_15 Datasheet
109Kb / 7P
   Silicon P Channel MOS FET
2SJ555 RENESAS-2SJ555_15 Datasheet
109Kb / 10P
   Silicon P Channel MOS FET
2SJ518 RENESAS-2SJ518_15 Datasheet
102Kb / 9P
   Silicon P Channel MOS FET
2SJ526 RENESAS-2SJ526_15 Datasheet
110Kb / 10P
   Silicon P Channel MOS FET
2SJ542 RENESAS-2SJ542_15 Datasheet
107Kb / 10P
   Silicon P Channel MOS FET
2SJ543 RENESAS-2SJ543_15 Datasheet
107Kb / 10P
   Silicon P Channel MOS FET
2SJ550 RENESAS-2SJ550 Datasheet
95Kb / 9P
   Silicon P Channel MOS FET
2SJ551 RENESAS-2SJ551 Datasheet
95Kb / 9P
   Silicon P Channel MOS FET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com