データシートサーチシステム |
|
2SJ280S データシート(PDF) 3 Page - Hitachi Semiconductor |
|
2SJ280S データシート(HTML) 3 Page - Hitachi Semiconductor |
3 / 8 page Case Temperature Tc (°C) Power vs. Temperature Derating 0 25 50 75 50 100 150 Maximum Safe Operation Area –500 –300 –100 –30 –10 –3 –1 –0.5 –0.1 –0.3 –1 –3 –10 –30 –100 Drain to Source Voltage V (V) DS Ta = 25°C –2 Typical Output Characteristics –50 –40 –30 –20 –10 0 0 –4 –6 –8 –10 Drain to Source Voltage V (V) DS –6 V –3.5 V –4 V –2.5 V V = –2 V –10 V –3 V GS Typical Transfer Characteristics –50 –40 –30 –20 –10 0 –1 –2 –3 –4 –5 Gate to Source Voltage V (V) GS Tc = 25°C 75°C Pulse Test V = –10 V GS –25°C 2SJ280 L , 2SJ280 S |
同様の部品番号 - 2SJ280S |
|
同様の説明 - 2SJ280S |