データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FSB50250 データシート(PDF) 5 Page - Fairchild Semiconductor

部品番号 FSB50250
部品情報  Smart Power Module (SPM)
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FSB50250 データシート(HTML) 5 Page - Fairchild Semiconductor

  FSB50250 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FSB50250 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FSB50250 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FSB50250 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FSB50250 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FSB50250 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FSB50250 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FSB50250 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
5
www.fairchildsemi.com
FSB50250 Rev. B
Figure 4. Switching Time Definition
Figure 5. Switching and RBSOA(Single-pulse) Test Circuit (Low-side)
Figure 6. Undervoltage Protection (Low-side)
Figure 7. Undervoltage Protection (High-side)
t
ON
t
rr
I
rr
100% of I
D
120% of I
D
(a) Turn-on
t
OFF
(b) Turn-off
I
D
V
DS
V
DS
I
D
V
IN
V
IN
10% of I
D
COM
VCC
LIN
HIN
VB
HO
VS
LO
One-leg Diagram of SPM
I
D
V
CC
R
BS
R
EH
C
BS
LV
DC
+
V
DS
-
UV
CCD
UV
CCR
Input Signal
UV Protection
Status
Low-side Supply, V
CC
MOSFET Current
RESET
DETECTION
RESET
UV
BSD
UV
BSR
Input Signal
UV Protection
Status
High-side Supply, V
BS
MOSFET Current
RESET
DETECTION
RESET


同様の部品番号 - FSB50250

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FSB50250 FAIRCHILD-FSB50250 Datasheet
317Kb / 8P
   Smart Power Module (SPM짰)
FSB50250A FAIRCHILD-FSB50250A Datasheet
1Mb / 10P
   Smart Power Module(SPM짰)
FSB50250A FAIRCHILD-FSB50250A Datasheet
4Mb / 28P
   Motion SPM 5 Series Version 2 User?셲 Guide
logo
ON Semiconductor
FSB50250A ONSEMI-FSB50250A Datasheet
765Kb / 13P
   Motion SPM 5 Series
January 2014 Rev. C4
FSB50250A ONSEMI-FSB50250A Datasheet
765Kb / 13P
   Motion SPM 5 Series
January 2014 Rev. C4
More results

同様の説明 - FSB50250

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FSB50325S FAIRCHILD-FSB50325S Datasheet
149Kb / 8P
   Smart Power Module (SPM)
FSB50250S FAIRCHILD-FSB50250S Datasheet
163Kb / 8P
   Smart Power Module (SPM)
FPAL30SL60 FAIRCHILD-FPAL30SL60 Datasheet
679Kb / 17P
   Smart Power Module (SPM)
FSAM10SM60A FAIRCHILD-FSAM10SM60A Datasheet
2Mb / 16P
   SPM (Smart Power Module)
FSAM10SH60A FAIRCHILD-FSAM10SH60A Datasheet
1Mb / 16P
   SPM (Smart Power Module)
FSBM10SH60 FAIRCHILD-FSBM10SH60 Datasheet
2Mb / 16P
   SPM (Smart Power Module)
FSB50450 FAIRCHILD-FSB50450 Datasheet
340Kb / 8P
   Smart Power Module (SPM)
FPAL15SL60 FAIRCHILD-FPAL15SL60 Datasheet
356Kb / 17P
   Smart Power Module (SPM)
FPBL20SL60 FAIRCHILD-FPBL20SL60 Datasheet
278Kb / 17P
   Smart Power Module (SPM)
FPBL20SM60 FAIRCHILD-FPBL20SM60 Datasheet
278Kb / 17P
   Smart Power Module (SPM)
FSBM15SH60A FAIRCHILD-FSBM15SH60A Datasheet
2Mb / 16P
   SPM (Smart Power Module)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com