データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

ETL1506-M3 データシート(PDF) 2 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

部品番号 ETL1506-M3
部品情報  Ultra fast Rectifier
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ISC [Inchange Semiconductor Company Limited]
ホームページ  http://www.iscsemi.cn
Logo ISC - Inchange Semiconductor Company Limited

ETL1506-M3 データシート(HTML) 2 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

  ETL1506-M3 Datasheet HTML 1Page - Inchange Semiconductor Company Limited ETL1506-M3 Datasheet HTML 2Page - Inchange Semiconductor Company Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
INCHANGE Semiconductor
isc website:www.iscsemi.com
isc & iscsemi is registered trademark
2
Ultra fast Rectifier
ETL1506-M3
THERMAL CHARACTERISTICS
SYMBOL
PARAMETER
MAX
UNIT
Rth j-c
Thermal Resistance,Junction to Case
1.4
/W
ELECTRICAL CHARACTERISTICS(Ta=25℃) (Pulse Test: Pulse Width=300μs,Duty Cycle≤2%)
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
MAX
UNIT
VF
Maximum Instantaneous Forward Voltage
IF=15A;Tj=25℃
IF=15A:Tj=150℃
1.07
0.91
V
IR
Maximum Instantaneous Reverse Current
VR= VRWM;Tj=25℃
VR= VRWM;Tj=150℃
15
100
μ
A
trr
Maximum Reverse Recovery Time
IF =1A;dIF/dt=100A/μs;VR=30V
110
ns


同様の部品番号 - ETL1506-M3

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
ETL1506-M3 VISHAY-ETL1506-M3 Datasheet
199Kb / 9P
   Ultrafast Rectifier, 15 A FRED Pt
Revision: 11-Mar-11
More results

同様の説明 - ETL1506-M3

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Shenzhen Ping Sheng Ele...
UF5400 PFS-UF5400 Datasheet
170Kb / 2P
   ULTRA FAST RECTIFIER
logo
Solid States Devices, I...
SDR6K SSDI-SDR6K_2 Datasheet
112Kb / 2P
   ULTRA FAST RECTIFIER
RC0146C SSDI-RC0146C_15 Datasheet
107Kb / 2P
   Ultra Fast Rectifier
RU0019D SSDI-RU0019D_15 Datasheet
153Kb / 2P
   Ultra Fast Rectifier
RU0085 SSDI-RU0085_15 Datasheet
313Kb / 2P
   ULTRA FAST RECTIFIER
RU0121D SSDI-RU0121D_15 Datasheet
46Kb / 2P
   ULTRA FAST RECTIFIER
RU0143D SSDI-RU0143D_15 Datasheet
95Kb / 2P
   ULTRA FAST RECTIFIER
RC0135A SSDI-RC0135A Datasheet
112Kb / 2P
   ULTRA FAST RECTIFIER
RC0164A SSDI-RC0164A Datasheet
138Kb / 2P
   ULTRA FAST RECTIFIER
RU0143D SSDI-RU0143D Datasheet
95Kb / 2P
   ULTRA FAST RECTIFIER
RC0065 SSDI-RC0065_15 Datasheet
48Kb / 2P
   ULTRA FAST RECTIFIER
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com