データシートサーチシステム |
|
ISL3873 データシート(PDF) 6 Page - Intersil Corporation |
|
ISL3873 データシート(HTML) 6 Page - Intersil Corporation |
6 / 31 page 6 B2 NC D8 HD5 H4 MD13 M16 VDD B3 MA9 D9 HIREQ H13 HD2 B4 MA12 D10 HIOWR H14 HD1 N1 MD4 B5 VDD D11 HOE H15 HA0 N2 MD0 B6 MA18 D12 NC H16 HD8 N3 MD3 B7 DBG1 D13 HA5 N4 MD2 B8 HD12 D14 HWAIT J1 XTALIN N5 NC B9 HCE1 D15 SUPPLY5V J2 XTALOUT N6 PJ7 (RADIO_PE) B10 VDD D16 HREG J3 RAMCS N7 PK2 (SYNTHDATA) B11 HIORD J4 NVCS N8 VDDA B12 HA8 E1 GND J13 USB_DET N9 VSSA B13 HWE E2 MA4 J14 VDD N10 VSUB B14 HA4 E3 GND J15 USB- N11 VDD B15 NC E4 NC J16 USB+ N12 IREF B16 DBG4 E13 HA3 N13 VSSA E14 VDD K1 CLKIN N14 NC C1 MA6 E15 HINPACK K2 MOE N15 RX_IF_AGC C2 NC E16 GND K3 MWEL N16 TX_IF_AGC C3 MA11 K4 GND C4 MA15 F1 MD15 K13 TESTMODE C5 CLKOUT F2 MA1 K14 GND C6 HD13 F3 MWEH_MA0 K15 GND P1 MD1 R1 PJ1 (SDATA) T1 PJ0 (SCLK) P2 PJ2 (MISO) R2 NC T2 VDD P3 TCLKIN R3 NC T3 PJ6 (LED1) P4 PJ5 (LE_IF) R4 PJ4 (PE1) T4 PK1 (SYNTHCLK) P5 GND R5 PK0 (LE_RF) T5 PK4 (PE2) P6 PL7 (TR_SW) R6 PK3 (PA_PE) T6 PL3 (TR_SW_BAR) P7 PK7 (CAL_EN) R7 RXI+ T7 RXI- P8 VDDA R8 VDDA T8 VDDA P9 GND R9 RXQ+ T9 RXQ- P10 VSUB R10 RX_IF_DET T10 TX_AGC_IN P11 VREF R11 VDDA T11 VSSA P12 VDDA R12 TXI+ T12 TXI- P13 COMPRES2 R13 COMCAP2 T13 VSSA P14 N C R14 TXQ+ T14 TXQ- P15 NC R15 NC T15 COMPRES1 P16 NC R16 NC T16 NC ISL3873 PIN NUMBER ASSIGNMENTS (CONTINUED) PIN NUMBER SIGNAL NAME PIN NUMBER SIGNAL NAME PIN NUMBER SIGNAL NAME PIN NUMBER SIGNAL NAME ISL3873 |
同様の部品番号 - ISL3873 |
|
同様の説明 - ISL3873 |