データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TC7MH367FK データシート(PDF) 5 Page - Toshiba Semiconductor

部品番号 TC7MH367FK
部品情報  TC7MH367FK Non-Inverted, 3-State Outputs TC7MH368FK Inverted, 3-State Outputs
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
ホームページ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TC7MH367FK データシート(HTML) 5 Page - Toshiba Semiconductor

  TC7MH367FK Datasheet HTML 1Page - Toshiba Semiconductor TC7MH367FK Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor TC7MH367FK Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor TC7MH367FK Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TC7MH367FK Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TC7MH367FK Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor TC7MH367FK Datasheet HTML 7Page - Toshiba Semiconductor TC7MH367FK Datasheet HTML 8Page - Toshiba Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
TC7MH367,368FK
2001-10-23
5
AC Characteristics (Input: tr =
=== tf ==== 3 ns)
Ta
= 25°C
Ta
= −40~85°C
Characteristics
Symbol
Test Condition
VCC (V) CL (pF)
Min
Typ.
Max
Min
Max
Unit
15
5.9
8.3
1.0
10.0
3.3
± 0.3
50
8.4
11.8
1.0
13.5
15
4.1
5.9
1.0
7.0
Propagation delay time
(TC7MH367)
tpLH
tpHL
5.0
± 0.5
50
5.6
7.9
1.0
9.0
ns
15
5.3
7.5
1.0
9.0
3.3
± 0.3
50
7.8
11.0
1.0
12.5
15
3.8
5.5
1.0
6.5
Propagation delay time
(TC7MH368)
tpLH
tpHL
5.0
± 0.5
50
5.3
7.5
1.0
8.5
ns
15
6.8
10.5
1.0
12.5
3.3
± 0.3
50
9.3
14.0
1.0
16.0
15
4.8
7.2
1.0
8.5
3-state output enable time
tpZL
tpZH
RL = 1 kΩ
5.0
± 0.5
50
6.3
9.2
1.0
10.5
ns
3.3
± 0.3
50
9.9
13.6
1.0
15.5
3-state output disable time
tpLZ
tpHZ
RL = 1 kΩ
5.0
± 0.5
50
6.3
9.2
1.0
10.5
ns
3.3
± 0.3
50
1.5
1.5
Output to output skew
tosLH
tosHL
(Note1)
5.0
± 0.5
50
1.0
1.0
ns
Input capacitance
CIN
4
10
10
pF
Output capacitance
COUT
6
pF
Power dissipation
capacitance
CPD
(Note2)
19
pF
Note1: Parameter guaranteed by design.
tosLH = |tpLHm − tpLHn|, tosHL = |tpHLm − tpHLn|
Note2: CPD is defined as the value of the internal equivalent capacitance which is calculated from the operating
current consumption without load.
Average operating current can be obtained by the equation:
ICC (opr) = CPD・VCC・fIN + ICC/6 (per bit)


同様の部品番号 - TC7MH367FK

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
TC7MH367FK TOSHIBA-TC7MH367FK Datasheet
193Kb / 8P
   HEX Bus Buffer
TC7MH367FK TOSHIBA-TC7MH367FK_07 Datasheet
193Kb / 8P
   HEX Bus Buffer
More results

同様の説明 - TC7MH367FK

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
TC74VHC240F TOSHIBA-TC74VHC240F_12 Datasheet
210Kb / 10P
   Inverted, 3-State Outputs or Non-Inverted, 3-State Outputs
TC7W241FU TOSHIBA-TC7W241FU_01 Datasheet
208Kb / 5P
   NON-INVERTED, 3-STATE OUTPUTS
TC7W241FU TOSHIBA-TC7W241FU Datasheet
188Kb / 4P
   NON-INVERTED, 3-STATE OUTPUTS
TC7W240FU TOSHIBA-TC7W240FU Datasheet
189Kb / 4P
   INVERTED, 3-STATE OUTPUTS
TC7W240FU TOSHIBA-TC7W240FU_01 Datasheet
207Kb / 5P
   INVERTED, 3-STATE OUTPUTS
TC7MH540FK TOSHIBA-TC7MH540FK Datasheet
152Kb / 8P
   Inverted, 3-State Outputs
TC7MET240AFK TOSHIBA-TC7MET240AFK_07 Datasheet
189Kb / 7P
   Inverted, 3-State Outputs
TC74VHC367F TOSHIBA-TC74VHC367F Datasheet
248Kb / 7P
   HEX BUS BUFFER NON-INVERTED/INVERTED, 3-STATE OUTPUTS
TC74VHCT240AF TOSHIBA-TC74VHCT240AF Datasheet
256Kb / 6P
   OCTAL BUS BUFFER INVERTED/NON-INVERTED, 3-STATE OUTPUTS
TC74VHC540F TOSHIBA-TC74VHC540F Datasheet
254Kb / 7P
   OCTAL BUS BUFFER INVERTED/NON INVERTED, 3-STATE OUTPUTS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com