データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AM29SL400CT150EI データシート(PDF) 9 Page - SPANSION

部品番号 AM29SL400CT150EI
部品情報  4 Megabit (512 K x 8-Bit/256 K x 16-Bit) CMOS 1.8 Volt-only Super Low Voltage Flash Memory
Download  44 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SPANSION [SPANSION]
ホームページ  http://www.spansion.com
Logo SPANSION - SPANSION

AM29SL400CT150EI データシート(HTML) 9 Page - SPANSION

Back Button AM29SL400CT150EI Datasheet HTML 5Page - SPANSION AM29SL400CT150EI Datasheet HTML 6Page - SPANSION AM29SL400CT150EI Datasheet HTML 7Page - SPANSION AM29SL400CT150EI Datasheet HTML 8Page - SPANSION AM29SL400CT150EI Datasheet HTML 9Page - SPANSION AM29SL400CT150EI Datasheet HTML 10Page - SPANSION AM29SL400CT150EI Datasheet HTML 11Page - SPANSION AM29SL400CT150EI Datasheet HTML 12Page - SPANSION AM29SL400CT150EI Datasheet HTML 13Page - SPANSION Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 44 page
background image
March 3, 2005
7
Ad vance
Inform ati o n
Pin Configuration
A0–A17
= 18 addresses
DQ0–DQ14= 15 data inputs/outputs
DQ15/A-1 = DQ15 (data input/output, word
mode),
A-1 (LSB address input, byte
mode)
BYTE#
= Selects 8-bit or 16-bit mode
CE#
= Chip enable
OE#
= Output enable
WE#
= Write enable
RESET#
= Hardware reset pin, active low
RY/BY#
= Ready/Busy# output
VCC
= 1.65–2.2 V single power supply
VSS
= Device ground
NC
= Pin not connected internally
Logic Symbol
18
16 or 8
DQ0–DQ15
(A-1)
A0–A17
CE#
OE#
WE#
RESET#
BYTE#
RY/BY#


同様の部品番号 - AM29SL400CT150EI

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Advanced Micro Devices
AM29SL400CT150EI AMD-AM29SL400CT150EI Datasheet
846Kb / 44P
   4 Megabit (512 K x 8-Bit/256 K x 16-Bit) CMOS 1.8 Volt-only Super Low Voltage Flash Memory
More results

同様の説明 - AM29SL400CT150EI

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
SPANSION
AM29SL400D SPANSION-AM29SL400D Datasheet
776Kb / 41P
   4 Megabit (512 K x 8-Bit/256 K x 16-Bit) CMOS 1.8 Volt-only Super Low Voltage Flash Memory
logo
Advanced Micro Devices
AM29SL400C AMD-AM29SL400C Datasheet
846Kb / 44P
   4 Megabit (512 K x 8-Bit/256 K x 16-Bit) CMOS 1.8 Volt-only Super Low Voltage Flash Memory
AM29SL400D AMD-AM29SL400D Datasheet
776Kb / 41P
   4 Megabit (512 K x 8-Bit/256 K x 16-Bit) CMOS 1.8 Volt-only Super Low Voltage Flash Memory
AM29LV400B AMD-AM29LV400B_03 Datasheet
382Kb / 14P
   4 Megabit (512 K x 8-Bit/256 K x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only, Boot Sector Flash Memory
AM29F400B AMD-AM29F400B Datasheet
515Kb / 37P
   4 Megabit (512 K x 8-Bit/256 K x 16-Bit) CMOS 5.0 Volt-only Boot Sector Flash Memory
AM29DL400B AMD-AM29DL400B Datasheet
534Kb / 42P
   4 Megabit (512 K x 8-Bit/256 K x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only, Simultaneous Operation Flash Memory
AM29LV400 AMD-AM29LV400 Datasheet
516Kb / 40P
   4 Megabit (512 K x 8-Bit/256 K x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only Boot Sector Flash Memory
AM29F400B AMD-AM29F400B_00 Datasheet
911Kb / 42P
   4 Megabit (512 K x 8-Bit/256 K x 16-Bit) CMOS 5.0 Volt-only Boot Sector Flash Memory
AM29SL800D AMD-AM29SL800D Datasheet
1Mb / 46P
   8 Megabit (1 M x 8-Bit/512 K x 16-Bit) CMOS 1.8 Volt-only Super Low Voltage Flash Memory
AM29LV400B AMD-AM29LV400B Datasheet
47Kb / 7P
   4 Megabit (512 K x 8-Bit/256 K x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only Boot Sector Flash Memory
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com