データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MC1GU016HMFA-0QC00 データシート(PDF) 14 Page - Samsung semiconductor

部品番号 MC1GU016HMFA-0QC00
部品情報  MultiMediaCard Specification
Download  66 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SAMSUNG [Samsung semiconductor]
ホームページ  http://www.samsung.com/Products/Semiconductor
Logo SAMSUNG - Samsung semiconductor

MC1GU016HMFA-0QC00 データシート(HTML) 14 Page - Samsung semiconductor

Back Button MC1GU016HMFA-0QC00 Datasheet HTML 10Page - Samsung semiconductor MC1GU016HMFA-0QC00 Datasheet HTML 11Page - Samsung semiconductor MC1GU016HMFA-0QC00 Datasheet HTML 12Page - Samsung semiconductor MC1GU016HMFA-0QC00 Datasheet HTML 13Page - Samsung semiconductor MC1GU016HMFA-0QC00 Datasheet HTML 14Page - Samsung semiconductor MC1GU016HMFA-0QC00 Datasheet HTML 15Page - Samsung semiconductor MC1GU016HMFA-0QC00 Datasheet HTML 16Page - Samsung semiconductor MC1GU016HMFA-0QC00 Datasheet HTML 17Page - Samsung semiconductor MC1GU016HMFA-0QC00 Datasheet HTML 18Page - Samsung semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 14 / 66 page
background image
MultiMediaCard
TM
14
3.2 Operating Characteristics
The operating characteristics are parameters measured in a MultiMediaCard system assuming the
recommended operating conditions.
Parameter
Symbol
Min
Typ
Max
Unit
Remark
32MB
65
mA
64MB
65
mA
128MB
65
mA
256MB
65
mA
High
speed
supply
current
512MB
65
mA
At 20MHz,
3.6V
32MB
100
uA
64MB
100
uA
128MB
100
uA
256MB
100
uA
Minimal
supply
current
512MB
100
uA
At 0Hz, 3.6V
Standby
State
All digital
inputs
(including
I/O
current)
Input leakage
current
-10
10
uA
High-level
output voltage
VOH
0.75*Vcc
V
At min IOH
All
outputs
Low-level output
voltage
VOL
0.125Vcc
V
At max IOL
Input set-up
time
tISU
3
ns
Inputs:
CMD,DAT
(Referred
to SCLK),
CS
Input hold time
tIH
3
ns
Output set-up
time
tOSU
5
ns
Outputs:
CMD,DAT
(Referred
to CLK),
D0
(Referred
to SCLK)
Output hold
time
tOH
5
ns
At tLH=10ns


同様の部品番号 - MC1GU016HMFA-0QC00

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Samsung semiconductor
MC1GH128DACA-2SA00 SAMSUNG-MC1GH128DACA-2SA00 Datasheet
2Mb / 102P
   SAMSUNG MultiMediaCard
MC1GH128NACA-2SA00 SAMSUNG-MC1GH128NACA-2SA00 Datasheet
2Mb / 102P
   SAMSUNG MultiMediaCard
MC1GH256DACA-2SA00 SAMSUNG-MC1GH256DACA-2SA00 Datasheet
2Mb / 102P
   SAMSUNG MultiMediaCard
More results

同様の説明 - MC1GU016HMFA-0QC00

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Samsung semiconductor
MC56U032DCCA SAMSUNG-MC56U032DCCA Datasheet
1Mb / 64P
   Dual Voltage MultiMediaCard Specification
logo
OKI electronic componet...
MR57T00101F OKI-MR57T00101F Datasheet
150Kb / 24P
   P2ROM MultiMediaCard
logo
Transcend Information. ...
TS128MMC TRANSCEND-TS128MMC Datasheet
266Kb / 10P
   MultiMediaCard
logo
Samsung semiconductor
S3F49DAX SAMSUNG-S3F49DAX Datasheet
202Kb / 44P
   MultiMediaCard Controllers
logo
OKI electronic componet...
MR57T01601J OKI-MR57T01601J Datasheet
147Kb / 24P
   P2ROM MultiMediaCard
MR57T00801G OKI-MR57T00801G Datasheet
148Kb / 24P
   P2ROM MultiMediaCard
MR57T00401J OKI-MR57T00401J Datasheet
150Kb / 24P
   P2ROM MultiMediaCard
logo
Samsung semiconductor
MC12H064NBCA-2SA00 SAMSUNG-MC12H064NBCA-2SA00 Datasheet
2Mb / 102P
   SAMSUNG MultiMediaCard
logo
Hitachi Semiconductor
HB288032MM1 HITACHI-HB288032MM1 Datasheet
236Kb / 80P
   MultiMediaCard 32 MByte
HB288064MM1 HITACHI-HB288064MM1 Datasheet
233Kb / 79P
   MultiMediaCard 64 MByte
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com