データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

74HCT3G34DC データシート(PDF) 3 Page - NXP Semiconductors

部品番号 74HCT3G34DC
部品情報  Triple Buffer Gate
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PHILIPS [NXP Semiconductors]
ホームページ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

74HCT3G34DC データシート(HTML) 3 Page - NXP Semiconductors

  74HCT3G34DC Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors 74HCT3G34DC Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors 74HCT3G34DC Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors 74HCT3G34DC Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors 74HCT3G34DC Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors 74HCT3G34DC Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 74HCT3G34DC Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 74HCT3G34DC Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 74HCT3G34DC Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 16 page
background image
2003 May 19
3
Philips Semiconductors
Product specification
Triple buffer gate
74HC3G34; 74HCT3G34
ORDERING INFORMATION
PINNING
TYPE NUMBER
PACKAGE
TEMPERATURE RANGE
PINS
PACKAGE
MATERIAL
CODE
MARKING
74HC3G34DP
−40 to +125 °C
8
TSSOP8
plastic
SOT505-2
P34
74HCT3G34DP
−40 to +125 °C
8
TSSOP8
plastic
SOT505-2
U34
74HC3G34DC
−40 to +125 °C
8
VSSOP8
plastic
SOT765-1
P34
74HCT3G34DC
−40 to +125 °C
8
VSSOP8
plastic
SOT765-1
U34
PIN
SYMBOL
DESCRIPTION
1
1A
data input
2
3Y
data output
3
2A
data input
4
GND
ground (0 V)
5
2Y
data output
6
3A
data input
7
1Y
data output
8VCC
supply voltage
handbook, halfpage
1
2
3
4
8
7
6
5
MNA743
34
VCC
1Y
3Y
3A
2Y
GND
2A
1A
Fig.1 Pin configuration.
handbook, halfpage
MNA744
1A
1Y
17
3Y
3A
26
2A
2Y
35
Fig.2 Logic symbol.


同様の部品番号 - 74HCT3G34DC

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
74HCT3G34DC NXP-74HCT3G34DC Datasheet
90Kb / 13P
   Triple buffer gate
Rev. 05-7 May 2009
logo
Nexperia B.V. All right...
74HCT3G34DC NEXPERIA-74HCT3G34DC Datasheet
196Kb / 13P
   Triple buffer gate
Rev. 7 - 11 June 2018
74HCT3G34DC-Q100 NEXPERIA-74HCT3G34DC-Q100 Datasheet
197Kb / 13P
   Triple buffer gate
74HCT3G34DC-Q100 NEXPERIA-74HCT3G34DC-Q100 Datasheet
196Kb / 13P
   Triple buffer gate
Rev. 2 - 11 June 2018
More results

同様の説明 - 74HCT3G34DC

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
74LVC3G34 PHILIPS-74LVC3G34 Datasheet
79Kb / 14P
   Triple buffer gate
Rev. 03-31 January 2005
74HC3G34 NXP-74HC3G34 Datasheet
90Kb / 13P
   Triple buffer gate
Rev. 05-7 May 2009
logo
Unisonic Technologies
U74AHC3G34 UTC-U74AHC3G34 Datasheet
166Kb / 4P
   TRIPLE BUFFER GATE
logo
Nexperia B.V. All right...
74HCT3G34-Q100 NEXPERIA-74HCT3G34-Q100 Datasheet
196Kb / 13P
   Triple buffer gate
Rev. 2 - 11 June 2018
74HCT3G34 NEXPERIA-74HCT3G34 Datasheet
196Kb / 13P
   Triple buffer gate
Rev. 7 - 11 June 2018
logo
Texas Instruments
SN74LVC3G34 TI1-SN74LVC3G34_15 Datasheet
903Kb / 21P
[Old version datasheet]   Triple Buffer Gate
SN74LVC3G34 TI-SN74LVC3G34_07 Datasheet
533Kb / 13P
[Old version datasheet]   TRIPLE BUFFER GATE
logo
Unisonic Technologies
U74HCT3G34 UTC-U74HCT3G34 Datasheet
165Kb / 4P
   TRIPLE BUFFER GATE
logo
Nexperia B.V. All right...
74HC3G34-Q100 NEXPERIA-74HC3G34-Q100 Datasheet
197Kb / 13P
   Triple buffer gate
74HC3G16 NEXPERIA-74HC3G16 Datasheet
184Kb / 9P
   Triple buffer gate
Rev. 3 - 17 April 2019
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com