データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AD5222 データシート(PDF) 10 Page - Analog Devices

部品番号 AD5222
部品情報  256-Position and 33-Position Digital Potentiometers
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AD [Analog Devices]
ホームページ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD5222 データシート(HTML) 10 Page - Analog Devices

Back Button AD5222 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD5222 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD5222 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD5222 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD5222 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD5222 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD5222 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices AD5222 Datasheet HTML 13Page - Analog Devices AD5222 Datasheet HTML 14Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 16 page
background image
REV. B
AD5200/AD5201
–10–
OUTPUT
(2V/DIV)
INPUT
(5V/DIV)
TPC 25. Large Signal Settling Time
VOUT
(20mV/DIV)
TPC 26. Digital Feedthrough vs. Time
CODE – Decimal
4000
500
0
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
32
64
96
128
160
192
224
256
TPC 27. AD5200
∆VWB/∆T Potentiometer Mode
Temperature Coefficient
CODE – Decimal
500
0
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
32
64
96
128
160
192
224
256
TPC 28. AD5200
∆RWB/∆T Rheostat Mode Temperature
Coefficient
CODE – Decimal
3000
0
2500
2000
1500
1000
500
0
–500
4
8
12
16
20
24
28
32
TPC 29. AD5201 Potentiometer Mode Temperature
Coefficient
CODE – Decimal
50
0
40
30
20
10
0
–20
4
8
12
16
20
24
28
32
–10
TPC 30. AD5201
∆VWB/∆T Potentiometer Mode Tempco


同様の部品番号 - AD5222

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Analog Devices
AD5222 AD-AD5222 Datasheet
664Kb / 16P
   2-Channel, 256-Position Digital Potentiometer
REV. 0
AD5222 AD-AD5222 Datasheet
173Kb / 10P
   Increment/Decrement Dual Digital Potentiometer
REV. 0
AD5222 AD-AD5222 Datasheet
268Kb / 20P
   8-Bit Dual Nonvolatile Memory Digital Potentiometer
REV. 0
AD5222BR10 AD-AD5222BR10 Datasheet
173Kb / 10P
   Increment/Decrement Dual Digital Potentiometer
REV. 0
AD5222BR100 AD-AD5222BR100 Datasheet
173Kb / 10P
   Increment/Decrement Dual Digital Potentiometer
REV. 0
More results

同様の説明 - AD5222

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Analog Devices
AD5200BRM50 AD-AD5200BRM50 Datasheet
1Mb / 15P
   256-Position and 33-Position Digital Potentiometers
REV. D
AD5200BRM10 AD-AD5200BRM10 Datasheet
1Mb / 15P
   256-Position and 33-Position Digital Potentiometers
REV. D
AD5200 AD-AD5200_15 Datasheet
1Mb / 15P
   256-Position and 33-Position Digital Potentiometers
REV. D
AD5201 AD-AD5201_15 Datasheet
1Mb / 15P
   256-Position and 33-Position Digital Potentiometers
REV. D
AD5292BRUZ-100 AD-AD5292BRUZ-100 Datasheet
1Mb / 32P
   256-/1024-Position, Digital Potentiometers
REV. D
AD5291 AD-AD5291_14 Datasheet
1,019Kb / 30P
   256-/1024-Position, Digital Potentiometers
AD5241BR10 AD-AD5241BR10 Datasheet
394Kb / 16P
   I2C Compatible 256-Position Digital Potentiometers
REV. B
AD5241 AD-AD5241_09 Datasheet
550Kb / 20P
   I2C-Compatible, 256-Position Digital Potentiometers
REV. C
AD5241 AD-AD5241_15 Datasheet
550Kb / 20P
   IC-Compatible, 256-Position Digital Potentiometers
REV. C
AD5242 AD-AD5242_15 Datasheet
550Kb / 20P
   IC-Compatible, 256-Position Digital Potentiometers
REV. C
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com