データシートサーチシステム
Selected language   Japanese  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.JP

X  

Preview PDF Download HTML

MC33063AP データシート(PDF) 11 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
部品番号. MC33063AP
部品情報  1.5-A PEAK BOOST/BUCK/INVERTING SWITCHING REGULATORS
ダウンロード  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
メーカー  TI [Texas Instruments]
ホームページ  http://www.ti.com
Logo 

MC33063AP Datasheet(HTML) 11 Page - Texas Instruments

 
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 15 page
background image
SLLS636D – DECEMBER 2004 – REVISED MARCH 2005
MC33063A, MC34063A
1.5A PEAK BOOST/BUCK/INVERTING SWITCHING REGULATORS
11
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
APPLICATION INFORMATION
calculations of key parameters
CALCULATION
STEP UP
STEP DOWN
VOLTAGE INVERTING
ton/toff
Vout ) VF * Vin(min)
V
in(min) * Vsat
Vout ) VF
V
in(min) * Vsat * Vout
V
out ) VF
V
in * Vsat
(ton + toff)
1
f
1
f
1
f
toff
ton
) t
off
ton
t
off
) 1
ton
) t
off
ton
t
off
) 1
ton
) t
off
ton
t
off
) 1
ton
ton
) t
off * toff
ton
) t
off * toff
ton
) t
off * toff
CT
4
10*5 ton
4
10*5 ton
4
10*5 ton
Ipk(switch)
2I
out(max)
ton
t
off
) 1
2I
out(max)
2I
out(max)
ton
t
off
) 1
Rsc
0.3
I
pk(switch)
0.3
I
pk(switch)
0.3
I
pk(switch)
L(min)
V
in(min) * Vsat
I
pk(switch)
t
on(max)
V
in(min) * Vsat * Vout
I
pk(switch)
t
on(max)
V
in(min) * Vsat
I
pk(switch)
t
on(max)
CO
9
Ioutton
V
ripple pp
I
pk(switch) ton ) toff
8V
ripple pp
9
Ioutton
V
ripple pp


Html ページ

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 


Datasheet Download



関連電子部品番号

部品番号コンポーネントの説明Html Viewメーカー
LM3488High Efficiency Low-Side N-Channel Controller for Switching Regulators 1 2 3 4 5 MoreNational Semiconductor (TI)
MA2820Power Switching Regulators 1 2 3 4 5 MoreShindengen Electric Mfg.Co.Ltd
STR-F6600OFF-LINE QUASI-RESONANT FLYBACK SWITCHING REGULATORS 1 2 3 4 5 MoreAllegro MicroSystems
LT1182CCFL/LCD Contrast Switching Regulators 1 2 3 4 5 MoreLinear Technology
MSK5041-3.3HHIGH EFFICIENCY 8 AMP 1% ACCURATE SURFACE MOUNT SWITCHING REGULATORS 1 2 3 4 5 MoreM.S. Kennedy Corporation
MA2830Power Switching Regulators 1 2 3 4 5 MoreShindengen Electric Mfg.Co.Ltd
STR-S5707OFF-LINE SWITCHING REGULATORS WITH BIPOLAR SWITCHING TRANSISTOR 1 2 3 4 5 MoreAllegro MicroSystems
LT1268B7.5A 150kHz Switching Regulators 1 2 3 4 Linear Technology
LTC1142Dual High Efficiency Synchronous Step-Down Switching Regulators 1 2 3 4 5 MoreLinear Technology

リンク URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   ブックマーク
   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn