データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SI6469DQ データシート(PDF) 4 Page - Vishay Siliconix

部品番号 SI6469DQ
部品情報  P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI6469DQ データシート(HTML) 4 Page - Vishay Siliconix

  SI6469DQ Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI6469DQ Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI6469DQ Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI6469DQ Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
Si6469DQ
Vishay Siliconix
www.vishay.com
S FaxBack 408-970-5600
2-4
Document Number: 70858
S-60717—Rev. A, 01-Feb-99
TYPICAL CHARACTERISTICS (25_C UNLESS NOTED)
–0.6
–0.4
–0.2
–0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
–50
–25
0
25
50
75
100
125
150
ID = 250 mA
1..0
1.2
0
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
024
68
1
10
30
ID = 6.0 A
0.01
0
1
25
30
5
15
10
30
0.1
0.00
0.2
0.4
0.6
0.8
TJ = 25_C
TJ = 150_C
Threshold Voltage
TJ – Temperature (_C)
Source-Drain Diode Forward Voltage
On-Resistance vs. Gate-to-Source Voltage
Single Pulse Power
VSD – Source-to-Drain Voltage (V)
VGS – Gate-to-Source Voltage (V)
Time (sec)
Normalized Thermal Transient Impedance, Junction-to-Ambient
Square Wave Pulse Duration (sec)
2
1
0.1
0.01
10–3
10–2
1
10
600
10–1
10–4
Duty Cycle = 0.5
0.2
0.1
0.05
0.02
Single Pulse
100
1. Duty Cycle, D =
2. Per Unit Base = RthJA = 95_C/W
3. TJM – TA = PDMZthJA(t)
t1
t2
t1
t2
Notes:
4. Surface Mounted
PDM
20
10


同様の部品番号 - SI6469DQ

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SI6463BDQ VISHAY-SI6463BDQ Datasheet
46Kb / 5P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Rev. A, 07-Oct-02
SI6463BDQ VISHAY-SI6463BDQ Datasheet
199Kb / 4P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Rev. B, 12-Dec-05
SI6463BDQ VISHAY-SI6463BDQ_05 Datasheet
199Kb / 4P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Rev. B, 12-Dec-05
logo
Fairchild Semiconductor
SI6463DQ FAIRCHILD-SI6463DQ Datasheet
97Kb / 5P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrench MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI6465DQ VISHAY-SI6465DQ Datasheet
95Kb / 5P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Rev. D, 31-Mar-08
More results

同様の説明 - SI6469DQ

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SI1305DL VISHAY-SI1305DL Datasheet
42Kb / 4P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Rev. C, 07-Apr-03
SI2311DS-T1-E3 VISHAY-SI2311DS-T1-E3 Datasheet
214Kb / 8P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Rev. B, 24-Mar-08
SI1407DL-T1 VISHAY-SI1407DL-T1 Datasheet
80Kb / 5P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Rev. D, 12-Jun-06
SI4465ADY VISHAY-SI4465ADY Datasheet
216Kb / 4P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Rev. A, 01-Jan-07
SI6467BDQ VISHAY-SI6467BDQ_05 Datasheet
196Kb / 4P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Rev. B, 12-Dec-05
SI1307DL VISHAY-SI1307DL Datasheet
68Kb / 4P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Rev. A, 01-Nov-99
SI1407DL VISHAY-SI1407DL Datasheet
64Kb / 4P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Rev. C, 17-Jul-00
SI1305DL VISHAY-SI1305DL_08 Datasheet
109Kb / 5P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
S-51075-Rev. D, 13-Jun-05
logo
Leshan Radio Company
LSI1013XT1G LRC-LSI1013XT1G Datasheet
371Kb / 6P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI6467BDQ-T1-E3 VISHAY-SI6467BDQ-T1-E3 Datasheet
208Kb / 11P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Rev. D, 31-Mar-08
SI2315BDS VISHAY-SI2315BDS_V01 Datasheet
181Kb / 8P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
01-Jan-2022
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com