データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SK3456-ZJ データシート(PDF) 6 Page - NEC

部品番号 2SK3456-ZJ
部品情報  SWITCHING N-CHANNEL POWER MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  NEC [NEC]
ホームページ  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

2SK3456-ZJ データシート(HTML) 6 Page - NEC

  2SK3456-ZJ Datasheet HTML 1Page - NEC 2SK3456-ZJ Datasheet HTML 2Page - NEC 2SK3456-ZJ Datasheet HTML 3Page - NEC 2SK3456-ZJ Datasheet HTML 4Page - NEC 2SK3456-ZJ Datasheet HTML 5Page - NEC 2SK3456-ZJ Datasheet HTML 6Page - NEC 2SK3456-ZJ Datasheet HTML 7Page - NEC 2SK3456-ZJ Datasheet HTML 8Page - NEC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
Data Sheet D14753EJ1V0DS
6
2SK3456
SINGLE AVALANCHE CURRENT vs.
INDUCTIVE LOAD
L - Inductive Load - mH
1
10
100
110
VDD = 150 V
VGS = 20
→ 0 V
RG = 25
IAS = 12 A
0.01
0.1
0.1
E
AS = 103
mJ
Starting Tch = 25˚C
SINGLE AVALANCHE ENERGY
DERATING FACTOR
Starting Tch - Starting Channel Temperature - ˚C
25
50
75
100
120
100
80
60
40
20
0
125
150
VDD = 150 V
RG = 25
VGS = 20
→ 0 V
IAS
≤ 12 A


同様の部品番号 - 2SK3456-ZJ

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Renesas Technology Corp
2SK3456-ZJ RENESAS-2SK3456-ZJ Datasheet
238Kb / 10P
   MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
2000
More results

同様の説明 - 2SK3456-ZJ

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NEC
2SK3402 NEC-2SK3402 Datasheet
132Kb / 8P
   SWITCHING N-CHANNEL POWER MOSFET
UPA2700TP NEC-UPA2700TP Datasheet
64Kb / 8P
   SWITCHING N-CHANNEL POWER MOSFET
UPA2701TP NEC-UPA2701TP Datasheet
62Kb / 8P
   SWITCHING N-CHANNEL POWER MOSFET
UPA2707TP NEC-UPA2707TP Datasheet
146Kb / 7P
   SWITCHING N-CHANNEL POWER MOSFET
UPA2750GR NEC-UPA2750GR Datasheet
67Kb / 8P
   SWITCHING N-CHANNEL POWER MOSFET
UPA2753GR NEC-UPA2753GR Datasheet
69Kb / 8P
   SWITCHING N-CHANNEL POWER MOSFET
UPA2755GR NEC-UPA2755GR Datasheet
94Kb / 7P
   SWITCHING N-CHANNEL POWER MOSFET
2SK3458 NEC-2SK3458 Datasheet
82Kb / 8P
   SWITCHING N-CHANNEL POWER MOSFET
2SK3572 NEC-2SK3572 Datasheet
79Kb / 8P
   SWITCHING N-CHANNEL POWER MOSFET
2SK3714 NEC-2SK3714 Datasheet
84Kb / 8P
   SWITCHING N-CHANNEL POWER MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com