データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SUD50N02-09P データシート(PDF) 3 Page - Vishay Siliconix

部品番号 SUD50N02-09P
部品情報  N-Channel 20-V (D-S) 175 Degree Celcious MOSFET
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SUD50N02-09P データシート(HTML) 3 Page - Vishay Siliconix

  SUD50N02-09P Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SUD50N02-09P Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SUD50N02-09P Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SUD50N02-09P Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
SUD50N02-09P
Vishay Siliconix
Document Number: 72034
S-41168—Rev. C, 14-Jun-04
www.vishay.com
3
TYPICAL CHARACTERISTICS (25_C UNLESS NOTED)
0.000
0.005
0.010
0.015
0.020
0.025
0.030
0
20406080
100
0
2
4
6
8
10
04
8
12
16
20
0
10
20
30
40
50
60
0
10203040
50
0
400
800
1200
1600
2000
04
8
12
16
20
Capacitance
Gate Charge
Transconductance
On-Resistance vs. Drain Current
Qg − Total Gate Charge (nC)
ID − Drain Current (A)
VDS − Drain-to-Source Voltage (V)
VDS = 10 V
ID = 50 A
VGS = 10 V
VGS = 4.5 V
Crss
TC = −55_C
25_C
125_C
Ciss
ID − Drain Current (A)
Coss
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
−50 −25
0
25
50
75
100 125 150 175
On-Resistance vs. Junction Temperature
Source-Drain Diode Forward Voltage
TJ − Junction Temperature (_C)
VSD − Source-to-Drain Voltage (V)
100
1
0.3
0.6
0.9
1.2
1.5
VGS = 10 V
ID = 30 A
TJ = 25_C
TJ = 150_C
0
10


同様の部品番号 - SUD50N02-09P

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SUD50N02-09P VISHAY-SUD50N02-09P Datasheet
197Kb / 4P
   N-Channel 20-V (D-S), 175Celsius MOSFET
Rev. B, 10-Apr-06
SUD50N02-09P VISHAY-SUD50N02-09P_06 Datasheet
197Kb / 4P
   N-Channel 20-V (D-S), 175Celsius MOSFET
Rev. B, 10-Apr-06
More results

同様の説明 - SUD50N02-09P

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SUB85N02-03 VISHAY-SUB85N02-03 Datasheet
66Kb / 5P
   N-Channel 20-V (D-S) 175 Degree Celcious MOSFET
Rev. B, 29-Dec-03
SUD40N08-16 VISHAY-SUD40N08-16 Datasheet
60Kb / 4P
   N-Channel 80-V (D-S) 175 Degree Celcious MOSFET
Rev. C, 23-Feb-04
SUD50N04-07L VISHAY-SUD50N04-07L Datasheet
73Kb / 5P
   N-Channel 40-V (D-S), 175 Degree Celcious MOSFET
Rev. B, 13-Oct-03
SUP60N10-16L VISHAY-SUP60N10-16L Datasheet
41Kb / 5P
   N-Channel 100-V (D-S) 175 Degree Celcious MOSFET
Rev. B, 31-Mar-03
SUB85N08-08 VISHAY-SUB85N08-08 Datasheet
63Kb / 5P
   N-Channel 75-V (D-S) 175 Degree Celcious MOSFET
Rev. B, 28-Aug-00
SUV85N10-10 VISHAY-SUV85N10-10 Datasheet
45Kb / 5P
   N-Channel 100-V (D-S) 175 Degree Celcious MOSFET
Rev. B, 31-Mar-03
SUP90N10-09 VISHAY-SUP90N10-09 Datasheet
42Kb / 5P
   N-Channel 100-V (D-S) 175 Degree Celcious MOSFET
Rev. A, 25-Nov-02
SUM47N10-24L VISHAY-SUM47N10-24L Datasheet
64Kb / 4P
   N-Channel 100-V (D-S) 175 Degree Celcious MOSFET
Rev. A, 15-Mar-04
SUM09N20-270 VISHAY-SUM09N20-270 Datasheet
39Kb / 5P
   N-Channel 200-V (D-S) 175 Degree Celcious MOSFET
Rev. A, 03-Mar-03
SUM55P06-19L VISHAY-SUM55P06-19L Datasheet
61Kb / 5P
   P-Channel 60-V (D-S) 175 Degree Celcious MOSFET
Rev. B, 04-Oct-04
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com