データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LC863524 データシート(PDF) 10 Page - Sanyo Semicon Device

部品番号 LC863524
部品情報  LC86F3548A
Download  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SANYO [Sanyo Semicon Device]
ホームページ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

LC863524 データシート(HTML) 10 Page - Sanyo Semicon Device

Back Button LC863524 Datasheet HTML 6Page - Sanyo Semicon Device LC863524 Datasheet HTML 7Page - Sanyo Semicon Device LC863524 Datasheet HTML 8Page - Sanyo Semicon Device LC863524 Datasheet HTML 9Page - Sanyo Semicon Device LC863524 Datasheet HTML 10Page - Sanyo Semicon Device LC863524 Datasheet HTML 11Page - Sanyo Semicon Device LC863524 Datasheet HTML 12Page - Sanyo Semicon Device LC863524 Datasheet HTML 13Page - Sanyo Semicon Device LC863524 Datasheet HTML 14Page - Sanyo Semicon Device Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 22 page
background image
LC86F3548A
No.6819-10/22
(4) オンボード書き込み機能
LC86F3548Aにはオンボード書き換え機能があります。SANYO Flash On-Board System を使
用することで、システムに実装後でもプログラムの書き換えが可能です。
オンボード設定端子と通信端子の組み合わせにより以下の4タイプがあります。
各タイプとも、通信端子以外に電源端子(VDD,VSS),RES端子の計6本を SANYO Flash
On-Board System のインターフェースボードと接続する必要があります。
必要に応じ各端子をアプリケーション側と分離して、インターフェースボードと接続できるように
セット基板上で処理して下さい。
タイプの選択は、オプション設定プログラム(Su86K.EXE)により行います。
タイプ
モード設定端子
通信端子
タイプ1 RES端子に高電圧印加(12V) P30(DATA1),P31(DATA0),P32(CLK)
タイプ2 RES端子に高電圧印加(12V) P30(DATA1),P11(DATA0),P10(CLK)
タイプ3 P30端子にHレベル印加(5V) P30(ENA/DATA1),P31(DATA0),P32(CLK)
タイプ4 P30端子にHレベル印加(5V) P30(ENA/DATA1),P11(DATA0),P10(CLK)
・タイプ3,4を選択した場合には、P30はオンボード専用端子となります。常にプルダウンが必
要となりますので、アプリケーションとの共用はできません。
・オンボード書き込みプログラム(ローダープログラム)が組み込まれないと、オンボード書き換え
はできません。マイコン実装前に、ローダープログラムを汎用ROMライタで書き込んでおく必要
があります。尚オプション設定でオンボード書き換え使用を選択した場合には、ユーザプログラム
のリンク時に自動的にローダープログラムがリンクされます。
オンボード書き換えを使用する場合には、事前に弊社営業担当者にご相談下さい。
PROM プログラマ変換基板の使い方
LC86F3548に対してデータの書き込み/読み出しを行う場合、専用の変換基板(W86F3448D,
W86F3448M)を用いることにより、汎用PROMプログラマを使用することができます。
(1)変換基板の名称
・W86F3448D ・ ・ ・ DIP36S用
・W86F3448M ・ ・ ・ MFP36S用
(2)使用可能なPROMプログラマ
注) ・LC86F3548Aは、シリコンシグネチャを使用したデバイスコードの自動設定には対応して
いませんので使用しないで下さい。
・データ保護のため、書き込み後のソフトウエアデータ保護の設定は、必ずプロテクト状態にしてご
使用下さい。
[1個書き]
メーカ
装置名
バージョン
対応デバイス名(コード)
書き込み後のソフトウェア
データ保護の設定
ミナト
エレクトロニクス
MODEL1890A + OU-910
V4.1
SST 社 29EE512 (D617)
プロテクト状態
安藤電気
AF-9708
01.00
SST 社 29EE512 (47100)
プロテクト状態
データ・アイ・オー
ChipLab
V5.3
SST 社 29EE512
書き込み時に選択可能
[多数個書き]
メーカ
装置名
バージョン
対応デバイス名(コード)
書き込み後のソフトウェア
データ保護の設定
ミナト
エレクトロニクス
MODEL1892 + TYPE9102A
V4.1
SST 社 29EE512 (D617)
プロテクト状態
(3)使用上の注意
変換基板を使用する際は、必ずジャンパSWをOFF側にしてください。
ON側で使用した場合、正しい書き込み/読み出しができません。


同様の部品番号 - LC863524

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sanyo Semicon Device
LC863524 SANYO-LC863524 Datasheet
640Kb / 19P
   8-Bit Single-Chip Microcontroller
LC863524A SANYO-LC863524A Datasheet
640Kb / 19P
   8-Bit Single-Chip Microcontroller
LC863524B SANYO-LC863524B Datasheet
527Kb / 17P
   8-bit 1-chip Microcontroller
LC863524C SANYO-LC863524C Datasheet
116Kb / 17P
   8-bit 1-chip Microcontroller
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com