データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CX-30 データシート(PDF) 5 Page - List of Unclassifed Manufacturers

部品番号 CX-30
部品情報  SENSORE FOTOELETTRICO ECONOMICO, COMPATTO, CON AMPLIFICATORE INCORPORATO
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
ホームページ  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

CX-30 データシート(HTML) 5 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  CX-30 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers CX-30 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers CX-30 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers CX-30 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers CX-30 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers CX-30 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers CX-30 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers CX-30 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers CX-30 Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 10 page
background image
CX-30
44
CARATTERISTICHE TECNICHE
Tipo
Dati
Codice
A sbarramento
A catarifrangente con filtri polarizzati
CX-31A
CX-31B
CX-39A
CX-39B
Campo di rilevamento
Oggetto rilevabile
Ripetibilità (perpendicolarmente
asse rilevamento)
Tensione di alimentazione
Assorbimento nominale
Uscita
Categoria di utilizzo
Funzionamento uscita
Protezione contro corto circuiti
Tempo di risposta
Indicatore di funzionamento
Indicatore di stabilità
Indicatore di alimentazione
Funzione automatica
anti mutue interferenze
Classe di inquinamento
Grado di protezione
Temperatura ambiente
Umidità
Luce ambiente
EMC
Rigidità dielettrica
Resistenza di isolamento
Resistenza alle vibrazioni
Resistenza agli urti
Emettitore
Materiale
Cavo
Estensione cavo
Peso
Accessori
7m
da 0.1 a 2.5m (*1)
Oggetto opaco " min. 12mm (*2)
Oggetto opaco, traslucido o speculare " min. 50mm (*1)
Max 0.5mm
Da 12 a 24V DC
10% Ripple P-P max.10%
Emettitore: max. 35mA, Ricevitore: max. 25mA
max. 30mA
NPN a transistor con collettore aperto
• Corrente: max 100mA
• Tensione applicabile: max. 30V DC (tra uscita e 0V)
• Tensione residua: max. 1.5V (a 100mA)
max. 0.4V (a 16mA)
DC-12 oppure DC-13
Impulso luce
Impulso buio
Impulso luce
Impulso buio
Presente
max. 1ms
LED rosso (acceso quando il sensore è alimentato)
LED verde (acceso in condizione di ricezione costante o di interruzione costante della luce)
LED rosso (acceso quanso il sensore è alimentato)
Presente (è possibile montare due sensori affiancati)
3 (ambiente industriale)
IP67 (IEC)
da
25 a
55 C (senza formazione di condensa o ghiaccio), Immagazzinaggio: da
30 a
70 C
Da 35 a 85% RH; Immagazzinaggio: da 35 a 85% RH
(Sulla superficie ricevente) Luce solare: 10.000 lux; Lampada a incandescenza: 3.000 lux
Emissione: EN50081-2, Immunità: EN50082-2
1.000V AC applicati per 1 min. tra l’involucro e tutti i terminali collegati
Min. 20m
Ω con 250V DC tra l’involucro e tutti i terminali collegati
Ampiezza 1.5mm (max. 10G) con frequenza da 10 a 500Hz, per 2 ore in ciascuna delle direzioni X, Y e Z
Accelerazione 500m/s
2 (ca. 50G) per 3 volte in ciascuna delle direzioni X, Y e Z
LED infrarosso (modulato)
LED rosso (modulato)
Involucro, Lenti, Coperchio dell’indicatore: Policarbonato; Coperchio frontale: Policarbonato (tipo a catarifrangente: acrilico)
Cavo resistente agli olii di 1m a 3 conduttori con sezione 0.2mm
2 (emettitore tipo a sbarramento: 2 conduttori)
Prolungabile fino a 100m con cavo equivalente con conduttori sezione min. 0.3mm
2 (tipo a sbarramento sia emettitore che ricevitore)
Emettitore: ca. 23g, Ricevitore: ca. 25g
ca. 25g
Catarifrangente RF-230: 1 pz.
(*1) Il campo di rilevamento del sensore a catarifrangente è quello calcolato utilizzando il catarifrangente RF-230.
Il sensore comunque può rilevare un oggetto anche ad una distanza inferiore a 0.1m.
(*2) Se si utilizzano delle maschere a foratura circolare, si può rilevare un oggetto di " 0.5mm.
Sensor
Reflector
Actual sensing range
of the sensor
Setting range
of the reflector
Reflector cannot
be placed in this
range
0.1m
2.5m
Reflector
Distanza minima
di posizionamento
del catarifrangente
Sensore Catarifrangente
Catarifrangente
Campo di
rilevamento effettivo
Distanza di
posizionamento
del catarifrangente


同様の部品番号 - CX-30

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
EUROQUARTZ limited
CX-3-SM EUROQUARTZ-CX-3-SM Datasheet
100Kb / 2P
   CX MINIATURE CRYSTALS
CX-3-SM1 EUROQUARTZ-CX-3-SM1 Datasheet
119Kb / 2P
   CX MINIATURE CRYSTALS
CX-3-SM11.0A EUROQUARTZ-CX-3-SM11.0A Datasheet
100Kb / 2P
   CX MINIATURE CRYSTALS
CX-3-SM11.0B EUROQUARTZ-CX-3-SM11.0B Datasheet
100Kb / 2P
   CX MINIATURE CRYSTALS
CX-3-SM11.0C EUROQUARTZ-CX-3-SM11.0C Datasheet
100Kb / 2P
   CX MINIATURE CRYSTALS
More results

同様の説明 - CX-30

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
List of Unclassifed Man...
DS2200 ETC2-DS2200 Datasheet
752Kb / 2P
   Scanner Laser ultra compatto
LA-300 ETC1-LA-300 Datasheet
362Kb / 10P
   SENSORE A BARRIERA ANALOGICA LED
FZ800ED-CON-254 ETC-FZ800ED-CON-254 Datasheet
75Kb / 1P
   CON
logo
National Semiconductor ...
LM3554 NSC-LM3554 Datasheet
154Kb / 4P
   Synchronous Boost Con
logo
Glenair, Inc.
189-007NH11S GLENAIR-189-007NH11S Datasheet
214Kb / 2P
   Fiber-Con Backshell
189-007 GLENAIR-189-007 Datasheet
693Kb / 2P
   Fiber-Con Backshell
logo
List of Unclassifed Man...
100286 ETC-100286 Datasheet
223Kb / 1P
   RevPi Con CAN
Version: EN 1.2
logo
ERNI Electronics
354871 ERNI-354871 Datasheet
53Kb / 1P
   Male Con. E48 Solder
384600 ERNI-384600 Datasheet
51Kb / 1P
   Male Con. C48 solder
384586 ERNI-384586 Datasheet
48Kb / 1P
   Male Con. C32 solder
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com