データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CS5340-CZZ データシート(PDF) 7 Page - Cirrus Logic

部品番号 CS5340-CZZ
部品情報  101 dB, 192kHz, MULTI-BIT AUDIO A/D CONVERTER
Download  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  CIRRUS [Cirrus Logic]
ホームページ  http://www.cirrus.com
Logo CIRRUS - Cirrus Logic

CS5340-CZZ データシート(HTML) 7 Page - Cirrus Logic

Back Button CS5340-CZZ Datasheet HTML 3Page - Cirrus Logic CS5340-CZZ Datasheet HTML 4Page - Cirrus Logic CS5340-CZZ Datasheet HTML 5Page - Cirrus Logic CS5340-CZZ Datasheet HTML 6Page - Cirrus Logic CS5340-CZZ Datasheet HTML 7Page - Cirrus Logic CS5340-CZZ Datasheet HTML 8Page - Cirrus Logic CS5340-CZZ Datasheet HTML 9Page - Cirrus Logic CS5340-CZZ Datasheet HTML 10Page - Cirrus Logic CS5340-CZZ Datasheet HTML 11Page - Cirrus Logic Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 24 page
background image
CS5340
DS601PP2
7
ANALOG CHARACTERISTICS (CS5340-DZZ) Test conditions (unless otherwise specified):
Input test signal is a 1 kHz sine wave; measurement bandwidth is 10 Hz to 20 kHz.
Parameter
Symbol
Min
Typ
Max
Unit
VA = 3.3 V
Single Speed Mode
Fs = 48 kHz
Dynamic Range
A-weighted
unweighted
90
87
98
95
-
-
dB
dB
Total Harmonic Distortion + Noise
(Note 6)
-1 dB
-20 dB
-60 dB
THD+N
-
-
-
-91
-75
-35
-83
-
-
dB
dB
dB
Double Speed Mode
Fs = 96 kHz
Dynamic Range
A-weighted
unweighted
40 kHz bandwidth unweighted
90
87
-
98
95
92
-
-
-
dB
dB
dB
Total Harmonic Distortion + Noise
(Note 6)
-1 dB
-20 dB
-60 dB
40 kHz bandwidth
-1 dB
THD+N
-
-
-
-
-91
-75
-35
-85
-83
-
-
-
dB
dB
dB
dB
Quad Speed Mode
Fs = 192 kHz
Dynamic Range
A-weighted
unweighted
40 kHz bandwidth unweighted
90
87
-
98
95
92
-
-
-
dB
dB
dB
Total Harmonic Distortion + Noise
(Note 6)
-1 dB
-20 dB
-60 dB
40 kHz bandwidth
-1 dB
THD+N
-
-
-
-
-91
-75
-35
-85
-83
-
-
-
dB
dB
dB
dB
VA = 5.0 V
Single Speed Mode
Fs = 48 kHz
Dynamic Range
A-weighted
unweighted
93
90
101
98
-
-
dB
dB
Total Harmonic Distortion + Noise
(Note 6)
-1 dB
-20 dB
-60 dB
THD+N
-
-
-
-94
-78
-38
-86
-
-
dB
dB
dB
Double Speed Mode
Fs = 96 kHz
Dynamic Range
A-weighted
unweighted
40 kHz bandwidth unweighted
93
90
-
101
98
95
-
-
-
dB
dB
dB
Total Harmonic Distortion + Noise
(Note 6)
-1 dB
-20 dB
-60 dB
40 kHz bandwidth
-1 dB
THD+N
-
-
-
-
-94
-78
-38
-91
-86
-
-
-
dB
dB
dB
dB


同様の部品番号 - CS5340-CZZ

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Cirrus Logic
CS5340-CZZ CIRRUS-CS5340-CZZ Datasheet
430Kb / 22P
   101 dB, 192kHz, MULTI-BIT AUDIO A/D CONVERTER
CS5340-CZZ CIRRUS-CS5340-CZZ Datasheet
405Kb / 22P
   101 dB, 192 kHz, Multi-Bit Audio A/D Converter
CS5340-CZZR CIRRUS-CS5340-CZZR Datasheet
430Kb / 22P
   101 dB, 192kHz, MULTI-BIT AUDIO A/D CONVERTER
CS5340-CZZR CIRRUS-CS5340-CZZR Datasheet
405Kb / 22P
   101 dB, 192 kHz, Multi-Bit Audio A/D Converter
More results

同様の説明 - CS5340-CZZ

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Cirrus Logic
CS5340 CIRRUS-CS5340_06 Datasheet
430Kb / 22P
   101 dB, 192kHz, MULTI-BIT AUDIO A/D CONVERTER
CS5340 CIRRUS-CS5340_08 Datasheet
405Kb / 22P
   101 dB, 192 kHz, Multi-Bit Audio A/D Converter
CS5361 CIRRUS-CS5361_05 Datasheet
464Kb / 23P
   114 dB, 192 kHz, Multi-Bit Audio A/D Converter
CS5381 CIRRUS-CS5381 Datasheet
292Kb / 24P
   120 dB, 192 kHz, Multi-Bit Audio A/D Converter
CS5342 CIRRUS-CS5342 Datasheet
400Kb / 22P
   105 dB, 192 kHz, MULTI-BIT AUDIO A/D CONVERTER
CS5342 CIRRUS-CS5342_06 Datasheet
403Kb / 21P
   105 dB, 192 kHz, Multi-bit Audio A/D Converter
CS5341 CIRRUS-CS5341_06 Datasheet
403Kb / 22P
   105 dB, 192 kHz, Multi-Bit Audio A/D Converter
CS5351 CIRRUS-CS5351_07 Datasheet
558Kb / 23P
   108 dB, 192 kHz, Multi-bit Audio A/D Converter
CS5341 CIRRUS-CS5341 Datasheet
437Kb / 24P
   105 dB, 192 kHz, MULTI-BIT AUDIO A/D CONVERTER
CS5351 CIRRUS-CS5351 Datasheet
499Kb / 24P
   108 dB, 192 kHz, Multi-Bit Audio A/D Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com