データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

KMM372V1600BK データシート(PDF) 9 Page - Samsung semiconductor

部品番号 KMM372V1600BK
部品情報  16M x 72 DRAM DIMM with ECC using 16Mx4, 4K 8K Refresh, 3.3V
Download  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SAMSUNG [Samsung semiconductor]
ホームページ  http://www.samsung.com/Products/Semiconductor
Logo SAMSUNG - Samsung semiconductor

KMM372V1600BK データシート(HTML) 9 Page - Samsung semiconductor

Back Button KMM372V1600BK Datasheet HTML 5Page - Samsung semiconductor KMM372V1600BK Datasheet HTML 6Page - Samsung semiconductor KMM372V1600BK Datasheet HTML 7Page - Samsung semiconductor KMM372V1600BK Datasheet HTML 8Page - Samsung semiconductor KMM372V1600BK Datasheet HTML 9Page - Samsung semiconductor KMM372V1600BK Datasheet HTML 10Page - Samsung semiconductor KMM372V1600BK Datasheet HTML 11Page - Samsung semiconductor KMM372V1600BK Datasheet HTML 12Page - Samsung semiconductor KMM372V1600BK Datasheet HTML 13Page - Samsung semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 18 page
background image
DRAM MODULE
KMM372V160(8)0BK/BS
RAS
VIH -
VIL -
CAS
VIH -
VIL -
A
VIH -
VIL -
W
VIH -
VIL -
OE
VIH -
VIL -
VI/OH -
VI/OL -
DQ
ROW
ADDR
tRAS
tRWC
tRP
tRSH
tRCD
tCAS
tCSH
tRAD
tASR
tRAH
tASC
tCAH
tCRP
VALID
tWP
Don
′t care
READ - MODIFY - WRTIE CYCLE
tRWL
tCWL
tOEZ
tOEA
tOED
tAWD
tCWD
tRWD
DATA-OUT
Undefined
VALID
DATA-IN
tRAC
tAA
tCAC
tCLZ
tDS
tDH
COLUMN
ADDRESS


同様の部品番号 - KMM372V1600BK

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Samsung semiconductor
KMM372V213CK SAMSUNG-KMM372V213CK Datasheet
408Kb / 19P
   2M x 72 DRAM DIMM with ECC using 2Mx8, 2K Refresh, 3.3V
KMM372V213CS SAMSUNG-KMM372V213CS Datasheet
408Kb / 19P
   2M x 72 DRAM DIMM with ECC using 2Mx8, 2K Refresh, 3.3V
KMM372V3200BS1 SAMSUNG-KMM372V3200BS1 Datasheet
439Kb / 18P
   32M x 72 DRAM DIMM with ECC using 16Mx4, 4K 8K Refresh, 3.3V
KMM372V3200CK4 SAMSUNG-KMM372V3200CK4 Datasheet
458Kb / 18P
   32M x 72 DRAM DIMM with ECC using 16Mx4, 4K 8K Refresh, 3.3V
KMM372V3200CS1 SAMSUNG-KMM372V3200CS1 Datasheet
457Kb / 18P
   32M x 72 DRAM DIMM with ECC using 16Mx4, 4K 8K Refresh, 3.3V
More results

同様の説明 - KMM372V1600BK

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Samsung semiconductor
KMM372C1680BS SAMSUNG-KMM372C1680BS Datasheet
430Kb / 18P
   16M x 72 DRAM DIMM with ECC Using 16Mx4, 4K 8K Refresh 5V
KMM372F3280CS1 SAMSUNG-KMM372F3280CS1 Datasheet
506Kb / 20P
   32M x 72 DRAM DIMM with ECC using 16Mx4, 4K 8K Refresh, 3.3V
KMM372V3200CS1 SAMSUNG-KMM372V3200CS1 Datasheet
457Kb / 18P
   32M x 72 DRAM DIMM with ECC using 16Mx4, 4K 8K Refresh, 3.3V
KMM372V3200CK4 SAMSUNG-KMM372V3200CK4 Datasheet
458Kb / 18P
   32M x 72 DRAM DIMM with ECC using 16Mx4, 4K 8K Refresh, 3.3V
KMM372F3280BS1 SAMSUNG-KMM372F3280BS1 Datasheet
493Kb / 20P
   32M x 72 DRAM DIMM with ECC using 16Mx4, 4K 8K Refresh, 3.3V
M374F3200DJ1-C SAMSUNG-M374F3200DJ1-C Datasheet
510Kb / 20P
   32M x 72 DRAM DIMM with ECC Using 16Mx4, 4K & 8K Refresh, 3.3V
KMM372V3200BS1 SAMSUNG-KMM372V3200BS1 Datasheet
439Kb / 18P
   32M x 72 DRAM DIMM with ECC using 16Mx4, 4K 8K Refresh, 3.3V
M372F3200DJ3-C SAMSUNG-M372F3200DJ3-C Datasheet
508Kb / 20P
   32M x 72 DRAM DIMM with ECC Using 16Mx4, 4K & 8K Refresh, 3.3V
KMM372V883BK SAMSUNG-KMM372V883BK Datasheet
420Kb / 18P
   8M x 72 DRAM DIMM with ECC using 8Mx8, 4K 8K Refresh, 3.3V
KMM372F883BS SAMSUNG-KMM372F883BS Datasheet
469Kb / 20P
   8M x 72 DRAM DIMM with ECC using 8Mx8, 4K 8K Refresh, 3.3V
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com