データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SI7921DN-T1-E3 データシート(PDF) 3 Page - Vishay Siliconix

部品番号 SI7921DN-T1-E3
部品情報  Dual P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI7921DN-T1-E3 データシート(HTML) 3 Page - Vishay Siliconix

  SI7921DN-T1-E3 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI7921DN-T1-E3 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI7921DN-T1-E3 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI7921DN-T1-E3 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI7921DN-T1-E3 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
Document Number: 72341
S-51210–Rev. B, 27-Jun-05
www.vishay.com
3
Vishay Siliconix
Si7921DN
New Product
TYPICAL CHARACTERISTICS
TA = 25°C, unless otherwise noted
On-Resistance vs. Drain Current
Gate Charge
Source-Drain Diode Forward Voltage
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
04
8
12
16
20
ID – Drain Current (A)
VGS = 10 V
VGS = 4.5 V
0
2
4
6
8
10
0
246
8
10
12
VDS = 15 V
ID = 5.1 A
Qg – Total Gate Charge (nC)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
TJ = 150˚C
20
1
VSD – Source-to-Drain Voltage (V)
10
TJ = 25˚C
Capacitance
On-Resistance vs. Junction Temperature
On-Resistance vs. Gate-to-Source Voltage
0
200
400
600
800
0
5
10
15
20
25
30
VDS – Drain-to-Source Voltage (V)
Crss
Coss
Ciss
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
–50
–25
0
25
50
75
100
125
150
VGS = 10 V
ID = 5.1 A
TJ – Junction Temperature (˚C)
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0
2468
10
VGS – Gate-to-Source Voltage (V)
ID = 5.1 A


同様の部品番号 - SI7921DN-T1-E3

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SI7922DN VISHAY-SI7922DN Datasheet
240Kb / 3P
   Dual N-Channel 100-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 20-Feb-06
SI7922DN VISHAY-SI7922DN Datasheet
60Kb / 5P
   Dual N-Channel 100-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 04-Nov-02
SI7922DN VISHAY-SI7922DN Datasheet
206Kb / 4P
   Dual N-Channel 100-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 20-Feb-06
SI7922DN VISHAY-SI7922DN Datasheet
541Kb / 12P
   Dual N-Channel 100-V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI7922DN-T1 VISHAY-SI7922DN-T1 Datasheet
549Kb / 12P
   Dual N-Channel 100-V (D-S) MOSFET
Rev. E, 07-Jul-08
More results

同様の説明 - SI7921DN-T1-E3

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SI4953DY VISHAY-SI4953DY Datasheet
43Kb / 4P
   Dual P-Channel 30-V(D-S) MOSFET
Rev. E, 18-Aug-03
SIA931DJ VISHAY-SIA931DJ Datasheet
277Kb / 9P
   Dual P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 13-May-13
SI3993DV VISHAY-SI3993DV Datasheet
204Kb / 10P
   Dual P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 02-Nov-09
SI7997DP VISHAY-SI7997DP Datasheet
482Kb / 13P
   Dual P-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 09-Aug-10
logo
Anachip Corp
AF4935 ANACHIP-AF4935 Datasheet
149Kb / 3P
   Dual P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI4927DY VISHAY-SI4927DY Datasheet
271Kb / 3P
   Dual P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 02-Jan-06
SI7941DP VISHAY-SI7941DP Datasheet
274Kb / 3P
   Dual P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
31-May-04
logo
Guangdong Kexin Industr...
KI4923DY KEXIN-KI4923DY Datasheet
51Kb / 2P
   Dual P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI7945DP VISHAY-SI7945DP_06 Datasheet
207Kb / 4P
   Dual P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 27-Feb-06
logo
Guangdong Kexin Industr...
KI4953DY KEXIN-KI4953DY Datasheet
50Kb / 2P
   Dual P-Channel 30-V(D-S) MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com